Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NP12-1A66-2500-210_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # NP12-1A66-2500-210_DE
Description  (deutsch) NP Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

NP12-1A66-2500-210_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  NP12-1A66-2500-210_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
NP12-1A71-2500-210
NP12-1A66-2500-210
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3112171310
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 66
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A
Kontakt-Form
!
"#
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung (>20 AT)
$
DC or Peak AC
Schaltstrom
$
DC or Peak AC
Transportstrom
%&###!
!
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
'(#)*##!
!
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
+
RH <45 %, 100 VDC Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (>20 AT)
)
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
)
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
,
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
+
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
-
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
Metall
Gehäusematerial
Typ PU E8702 FW-Z/W
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
!
from 10 - 2000 Hz
Vibration
.
Arbeitstemperatur
.
Lagertemperatur
.
/
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
28.06.06
WKOVACS
DSTASTNY
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
10.07.08
KOLBRICH
DSTASTNY
Freigegeben von:
Freigegeben von:
10.07.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
28.10.08


Similar Part No. - NP12-1A66-2500-210_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
NP12-1A66-2500-210 MEDER-NP12-1A66-2500-210 Datasheet
92Kb / 1P
   NP Reed Relays
More results

Similar Description - NP12-1A66-2500-210_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
NP24-1A66-5000-213_DE MEDER-NP24-1A66-5000-213_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP24-1C90-2500-250_DE MEDER-NP24-1C90-2500-250_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP05-1C90-500-250_DE MEDER-NP05-1C90-500-250_DE Datasheet
90Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP12-1A66-11000-210_DE MEDER-NP12-1A66-11000-210_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP05-2A66-500-220_DE MEDER-NP05-2A66-500-220_DE Datasheet
203Kb / 2P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP12-1A66-2500-213_DE MEDER-NP12-1A66-2500-213_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP12-2A66-1500-220_DE MEDER-NP12-2A66-1500-220_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP24-1A66-5000-213-P_DE MEDER-NP24-1A66-5000-213-P_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP05-1A66-500-210_DE MEDER-NP05-1A66-500-210_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
NP12-1A66-1300-210_DE MEDER-NP12-1A66-1300-210_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) NP Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com