Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SIL12-1A31-71D_DE Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # SIL12-1A31-71D_DE
Description  (deutsch) SIL Reed Relay
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

SIL12-1A31-71D_DE Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  SIL12-1A31-71D_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SIL12-1A31-71D
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
3312131171
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 31
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bis 500 V max.50 W, bei 1000 V max.5 W
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
!
RH < 45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
"
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
#
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit, prellfrei
#
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
$%
&
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
'
"
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
(
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
mineralisch gefülltes Epoxy
Gehäusematerial
FeNi-Legierung verzinnt
Anschlusspins
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
from 10 - 2000 Hz
Vibration
)
*
Arbeitstemperatur
)
+
*&
Lagertemperatur
)
,
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Bei hoher Packungsdichte Einsatzbed. prüfen! (Rth)
Bemerkungen
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
06.09.07
THAUKE
THAUKE
3
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
30.09.08
JHEYDER
RRIPPL
Freigegeben von:
Freigegeben von:
06.09.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
06.10.08


Similar Part No. - SIL12-1A31-71D_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
SIL12-1A31-71DHR MEDER-SIL12-1A31-71DHR Datasheet
511Kb / 4P
   Single-In-Line
More results

Similar Description - SIL12-1A31-71D_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
SIL05-1A31-71D_DE MEDER-SIL05-1A31-71D_DE Datasheet
193Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A31-71L_DE MEDER-SIL05-1A31-71L_DE Datasheet
101Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A72-71L_DE MEDER-SIL05-1A72-71L_DE Datasheet
146Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A72-71MHR_DE MEDER-SIL05-1A72-71MHR_DE Datasheet
147Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-76D3K_DE MEDER-SIL05-1A85-76D3K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-76D4K_DE MEDER-SIL05-1A85-76D4K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL05-1A85-77L4K_DE MEDER-SIL05-1A85-77L4K_DE Datasheet
101Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A31-71L_DE MEDER-SIL12-1A31-71L_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A31-71M_DE MEDER-SIL12-1A31-71M_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) SIL Reed Relay
SIL12-1A72-71LHR_DE MEDER-SIL12-1A72-71LHR_DE Datasheet
149Kb / 2P
   (deutsch) SIL Reed Relay
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com