Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Q62702-P54 Datasheet(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # Q62702-P54
Description  Silizium-Fotodiode mit erhohter Blauempfindlichkeit Silicon Photodiode with Enhanced Blue Sensitive
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

Q62702-P54 Datasheet(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  Q62702-P54 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group Q62702-P54 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group Q62702-P54 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group Q62702-P54 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BPX 60
Semiconductor Group
355
Spektrale Fotoempfindlichkeit,
λ = 400 nm
Spectral sensitivity
Sλ
0.20
A/W
Quantenausbeute,
λ = 400 nm
Quantum yield
η
0.62
Electrons
Photon
Leerlaufspannung,
E
v = 1000 Ix
Open-circuit voltage
V
O
460
mV
Kurzschlußstrom
Short-circuit current
E
e = 0.5 mW/cm
2,
λ = 400 nm
I
SC
7.4 (
≥ 5.4)
µA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
Rise and fall time of the photocurrent
R
L = 1 kΩ; VR = 5 V; λ = 850 nm; Ip = 70 µA
t
r, tf
3.0
µs
Durchlaßspannung,
I
F = 100 mA, E = 0
Forward voltage
V
F
1.3
V
Kapazität,
V
R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
Capacitance
C
0
580
pF
Temperaturkoeffizient von
V
O
Temperature coefficient of
V
O
TC
V
– 2.6
mV/K
Temperaturkoeffizient von
I
SC
Temperature coefficient of
I
SC
TC
I
0.18
%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
Noise equivalent power
V
R = 10 V, λ = 400 nm
NEP
2.4
× 10–13
W
√Hz
Nachweisgrenze,
V
R = 10 V, λ = 400 nm
Detection limit
D*
1.2
× 1012
cm ·
√Hz
W
Kennwerte (
T
A = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K)
Characteristics (
T
A = 25 °C, standard light A, T = 2856 K)
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit


Similar Part No. - Q62702-P54

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
Q62702-P5014 SIEMENS-Q62702-P5014 Datasheet
46Kb / 6P
   NPN-Silizium-Fototransistor Silicon NPN Phototransistor
Q62702-P5052 SIEMENS-Q62702-P5052 Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
Q62702-P5053 SIEMENS-Q62702-P5053 Datasheet
42Kb / 5P
   GaAlAs-Lumineszenzdiode 660 nm GaAlAs Light Emitting Diode 660 nm
Q62702-P5054 SIEMENS-Q62702-P5054 Datasheet
43Kb / 4P
   GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
Q62702-P5059 SIEMENS-Q62702-P5059 Datasheet
50Kb / 5P
   Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
More results

Similar Description - Q62702-P54

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
BPW34B OSRAM-BPW34B_02 Datasheet
70Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit erhohter Blauempfindlichkeit
logo
Siemens Semiconductor G...
BPX79 SIEMENS-BPX79 Datasheet
201Kb / 4P
   Silizium-Fotoelement mit erhohter Blauempfindlichkeit Silicon Photovoltaic Cell with Enhanced Blue Sensitivity
logo
OSRAM GmbH
BPW34-B OSRAM-BPW34-B Datasheet
70Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit erh철hter Blauempfindlichkeit; in SMT Silicon PIN Photodiode with Enhanced Blue Sensitivity; in SMT
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW33 SIEMENS-BPW33 Datasheet
30Kb / 4P
   Silizium-Fotodiode, Silicon Photodiode
BPX90 SIEMENS-BPX90 Datasheet
240Kb / 5P
   Silizium-Fotodiode Silicon Photodiode
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205 SIEMENS-SFH205 Datasheet
157Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
BPX65 SIEMENS-BPX65 Datasheet
207Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
logo
OSRAM GmbH
BP104S OSRAM-BP104S_01 Datasheet
99Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com