Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AKD4186 Datasheet(PDF) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AKD4186
Description  Low Power Touch Screen Controller with I2C Interface
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AKD4186 Datasheet(HTML) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AKD4186 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4186 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 33 page
background image
[AK4186]
動作説明
機能概要
AK4186 は、次の機能ブロックで構成されています。
● 1.6V 対応 12bit 逐次比較型 A/D コンバータ
● 4 線/5 線切り替え対応抵抗膜方式タッチスクリーンインターフェース
● 単一 A/D 動作、連続動作
● 逐次比較 A/D 用内部クロック
2
● I CTM I/F
タッチスクリーン A/D コンバータ
タッチパネルの軸に生じた電位差や筆圧、外部入力の電圧測定用として、
12 bit 逐次比較型A/Dコンバータを
内蔵しています。この
A/Dコンバータは、電荷再分配方式を採用しており、内部のキャパシタアレイは、サ
ンプル・ホールド回路としても機能します。
12 ビットA/Dコンバータの出力フォーマットはTable 1の様にス
トレートバイナリです。
入力電圧
出力コード
(ΔVREF-1.5LSB) ~ ΔVREF
FFFH
(ΔVREF-2.5LSB) ~ (ΔVREF-1.5LSB)
FFEH
---------
---------
0.5LSB ~ 1.5LSB
001H
0 ~ 0.5LSB
000H
ΔVREF: (VREF+) – (VREF-)
Table 1. 出力コード
A/D変換クロックは、内部発振器のクロックfOSCで行います。A/D変換のフルスケールΔVREFは、入力モード
により異なります。位置検出、筆圧ではディファレンシャル方式、
IN測定では、シングルエンド方式です。
タッチスクリーンコントローラは、
8 ビットシリアルコマンドデータにより制御します。A/D変換結果は 12bit
出力です。
チャネル選択
アナログ入力チャネルは、シングル測定時はチャネル測定コマンドで切り替えを行い、シーケンシャル測定
時は自動で切り替えを行います。アナログ入力として、位置検出
(X 軸, Y 軸)及び筆圧(Z 軸)が選択され、ディ
ファレンシャル方式の場合、
A/D コンバータのフルスケール(ΔVREF)は、測定対象軸に印加される水平、垂
直方向の電位差になります。測定対象軸のネガティブ側ともう一方の軸のポジティブ端子との電位差が、
A/D
コンバータのアナログ入力
(ΔAIN)になります。シングルエンド方式に設定された場合は、A/D コンバータの
フルスケール
(ΔVREF)は、電源電圧と VSS との電位差がフルスケールになります。A/D コンバータのアナロ
グ入力
(ΔAIN)は、選択されたチャネル(IN)と VSS との電位差になります。
アナログ入力電圧測定の場合、センサー部からの出力インピーダンスが高い場合は、アナログ入力が安定す
るのを待ってサンプリングを行ってください。その後
A/D 変換を開始してください。
Status of Driver Switch
ADC input (
ΔAIN)
Reference Voltage (
ΔVREF)
Channel Selection
Ref. Mode
X-Driver
Y-Driver
AIN+
AIN-
VREF+
VREF-
AIN Measure
OFF
OFF
IN
GND
VREF
GND
SER
X-axis Measure
ON
OFF
YP
XN
XP
XN
DFR
Y-axis Measure
OFF
ON
XP
YN
YP
YN
DFR
Z1 Measure (Pressure)
XN-ON
YP-ON
XP
XN
YP
XN
DFR
Z2 Measure (Pressure)
XN-ON
YP-ON
YN
XN
YP
XN
DFR
Table 2. 4線式タッチスクリーン測定モード
MS1068-J-04
2011/03
- 7 -


Similar Part No. - AKD4186

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4186-A AKM-AKD4186-A Datasheet
872Kb / 19P
   Evaluation board Rev.1 for AK4186
More results

Similar Description - AKD4186

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4186 AKM-AK4186 Datasheet
887Kb / 33P
   Low Power Touch Screen Controller with I2C Interface
AK4185 AKM-AK4185 Datasheet
461Kb / 30P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI Interface
AK4185 AKM-AK4185 Datasheet
579Kb / 27P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI??Interface
AK4185 AKM-AK4185_10 Datasheet
574Kb / 30P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI??Interface
logo
Texas Instruments
TSC2003 TI-TSC2003 Datasheet
418Kb / 22P
[Old version datasheet]   I2C TOUCH SCREEN CONTROLLER
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4183 AKM-AK4183 Datasheet
246Kb / 18P
   I2C Touch Screen Controller
AK4183 AKM-AK4183_08 Datasheet
238Kb / 18P
   I2C Touch Screen Controller
logo
Texas Instruments
TSC2003-Q1 TI1-TSC2003-Q1 Datasheet
548Kb / 28P
[Old version datasheet]   I2C TOUCH SCREEN CONTROLLER
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4183 AKM-AK4183 Datasheet
168Kb / 17P
   I2C Touch Screen Controller
logo
Texas Instruments
TSC2003 TI1-TSC2003_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   I2C TOUCH SCREEN CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com