Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH217F Datasheet(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH217F
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH217F Datasheet(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH217F Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH217F Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH217F Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH217F Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SFH 203 P
SFH 203 PFA
Semiconductor Group
1
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Wesentliche Merkmale
q
Speziell geeignet für Anwendungen im Be-
reich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 203 P)
und bei 880 nm (SFH 203 PFA)
q
Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
q
5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
Anwendungen
q
Industrieelektronik
q
“Messen/Steuern/Regeln”
q
Schnelle Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
q
LWL
Features
q
Especially suitable for applications from
400 nm to 1100 nm (SFH 203 P) and of
880 nm (SFH 203 PFA)
q
Short switching time (typ. 5 ns)
q
5 mm LED plastic package
Applications
q
Industrial electronics
q
For control and drive circuits
q
Photointerrupters
q
Fiber optic transmission systems
Typ (*vorher)
Type (*formerly)
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 203 P
(*SFH 217)
Q62702-P946
SFH 203 PFA
(*SFH 217 F)
Q62702-P947
SFH 203 P
SFH 203 PFA
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
03.96


Similar Part No. - SFH217F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH217F SIEMENS-SFH217F Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
More results

Similar Description - SFH217F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH229 SIEMENS-SFH229 Datasheet
250Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2540FA SIEMENS-SFH2540FA Datasheet
170Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2801 SIEMENS-SFH2801 Datasheet
69Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH216 SIEMENS-SFH216 Datasheet
200Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH214 SIEMENS-SFH214 Datasheet
204Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH213 SIEMENS-SFH213 Datasheet
224Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPX63 SIEMENS-BPX63 Datasheet
194Kb / 4P
   Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom Silicon Photodiode with Very Low Dark Current
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com