Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH204FA Datasheet(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH204FA
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH204FA Datasheet(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH204FA Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH204FA Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH204FA Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH204FA Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SFH204FA Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SFH 204 F
SFH 204 FA
Semiconductor Group
2
1998-11-12
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 55 ... + 100
°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit
t
≤ 3 s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (
t
≤ 3 s)
T
S
230
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
20
V
Verlustleistung,
T
A = 25 °C
Total power dissipation
P
tot
150
mW
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH 204 F
λ = 950 nm
SFH 204 FA
λ = 870 nm
Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
V
R = 5 V, Ee = 1 mW/cm
2
S
52 (
≥ 43)
52 (
≥ 43)
µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
920
900
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von S
max
Spectral range of sensitivity
S = 10 % of S
max
λ
780 ... 1120
740 ... 1120
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
4.84
4.84
mm
2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L
× B
L
× W
2.20
× 2.20
2.20
× 2.20
mm
× mm
Abstand Chipoberfläche zu
Gehäuseoberfläche
Distance chip surface to case surface
H
1.9 ... 2.4
1.9 ... 2.4
mm
Halbwinkel horizontal
Half angle horizontal plane
ϕ± 60
± 60
Grad
deg.


Similar Part No. - SFH204FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH204 SIEMENS-SFH204 Datasheet
105Kb / 2P
   SILICON FOUR QUADRANT PHOTODIODE
More results

Similar Description - SFH204FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205 SIEMENS-SFH205 Datasheet
157Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205FA SIEMENS-SFH205FA Datasheet
62Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter New: Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
Q65110A2700 OSRAM-Q65110A2700 Datasheet
160Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Version 1.0
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
SFH205F OSRAM-SFH205F Datasheet
237Kb / 6P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com