Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH229FA Datasheet(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH229FA
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH229FA Datasheet(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH229FA Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH229FA Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH229FA Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH229FA Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SFH229FA Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SFH 229
SFH 229 FA
Semiconductor Group
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 55 ... + 100
°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit
t
≤ 3 s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (
t
≤ 3 s)
T
S
230
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
20
V
Verlustleistung
Total power dissipation
P
tot
150
mW
Kennwerte
(T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH 229
SFH 229 FA
Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
V
R = 5 V, Normlicht/standard light A,
T = 2856 K,
V
R = 5 V, λ = 950 nm, Ee = 1 mW/cm
2
S
S
28 (
≥ 18)
20 (
≥ 10.8)
nA/Ix
µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
860
900
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von S
max
Spectral range of sensitivity
S = 10 % of S
max
λ
380 ... 1100 730 ... 1100
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
0.3
0.3
mm2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L
× B
L
× W
0.56
× 0.56 0.56 × 0.56
mm
× mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuse-
oberfläche
Distance chip front to case surface
H
2.4 ... 2.8
2.4 ... 2.8
mm


Similar Part No. - SFH229FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH229FA OSRAM-SFH229FA Datasheet
287Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with very short switching time
More results

Similar Description - SFH229FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2540FA SIEMENS-SFH2540FA Datasheet
170Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2801 SIEMENS-SFH2801 Datasheet
69Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH216 SIEMENS-SFH216 Datasheet
200Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH203P SIEMENS-SFH203P Datasheet
223Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH214 SIEMENS-SFH214 Datasheet
204Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH213 SIEMENS-SFH213 Datasheet
224Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPX63 SIEMENS-BPX63 Datasheet
194Kb / 4P
   Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom Silicon Photodiode with Very Low Dark Current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com