Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH482-3 Datasheet(PDF) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH482-3
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH482-3 Datasheet(HTML) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH482-3 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group SFH482-3 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SFH 480,
SFH 481, SFH 482
Semiconductor Group
5
1998-04-16
Gruppierung der Strahlstärke I
e in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.01 sr
Grouping of radiant intensity I
e in axial direction
at a solid angle of
Ω = 0.01 sr
1) Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil
(Durchmesser der Lochblende: 2.0 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 5.4 mm). Dadurch wird
sichergestellt, da
β bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die
direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung)
wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über
Zusatzoptiken störend (z.B. Lichtschranken gro
βer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen
diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses, der Anwendung entsprechende
Me
βverfahren ergibt sich für den Anwender eine besser verwertbare Gröβe. Diese Lochblendenmessung ist
gekennzeichnet durch den Eintrag “E 7800”, der an die Typenbezeichnung angehängt ist.
1) An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle
(diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4 mm). This ensures that solely the
radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the
radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These
reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection
switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by
apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful values.
This aperture measurement is denoted by “E 7800” added to the type designation.
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
480-2
SFH
480-3
SFH
481
SFH
481-1
SFH
481-2
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Ie min
Ie max
40
63
10
10
20
16
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
540
630
220
130
220
mW/sr
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
482
SFH
482-1
SFH
482-2
SFH
482-3
SFH
482-M
E 78001)
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Ie min
Ie max
3.15
3.15
6.3
5
10
8
1.6 ... 3.2
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
40
65
80
mW/sr


Similar Part No. - SFH482-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH482-1/2 OSRAM-SFH482-1/2 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH482-2/3 OSRAM-SFH482-2/3 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH482-ME7800 OSRAM-SFH482-ME7800 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
More results

Similar Description - SFH482-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4580 SIEMENS-SFH4580 Datasheet
60Kb / 6P
   GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
SFH484 SIEMENS-SFH484 Datasheet
48Kb / 5P
   GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH486 OSRAM-SFH486 Datasheet
143Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
SFH485P OSRAM-SFH485P Datasheet
187Kb / 13P
   GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH487 OSRAM-SFH487 Datasheet
191Kb / 13P
   GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH4580 OSRAM-SFH4580_02 Datasheet
81Kb / 7P
   GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR짰 Package
logo
OSA Opto Light GmbH
SFH7221-Z OSA-SFH7221-Z Datasheet
85Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor GaAlAs-Infrared-Emitter (880 nm) and Si-Phototransistor
logo
List of Unclassifed Man...
PDI-G103 ETC2-PDI-G103 Datasheet
45Kb / 1P
   GaAlAs (880 nm peak) Photodiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com