Electronic Components Datasheet Search |
|
0031.2203 Datasheet(PDF) 9 Page - Schurter Inc. |
|
0031.2203 Datasheet(HTML) 9 Page - Schurter Inc. |
9 / 58 page SCHURTER AG Switzerland, ¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 147 FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER* Miniature fuse links / G-Sicherungseinsätze 5 x 20 / 6,3 x 32 mm Exposed / offen for printed circuit boards / for printed circuit boards / für Leiterplatten für Leiterplatten Through hole mounting, horizontal / Through hole mounting, vertical / Through hole mounting, horizontal / Durchsteckmontage, horizontal Durchsteckmontage vertikal Durchsteckmontage, horizontal Screw type fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Schraub-Verschlusskappe Renkverschlusskappe Renkverschlusskappe PC 2 PC 250 V 250 V 250 V (UL: 500 V) 250 V (*UL: 500 V) 16 A 10 A 10 A 10 A 4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32) 2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32) 2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32) 2,5 W 2,5 W • •• • • 6,3 x 0,8 mm IP 40, IP 67 IP 40 IP 40 FUL FAU FAC OGD OG 181 182 183 184 185 * Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar Miniature fuse-links / Miniature fuse links / G-Sicherungseinsätze G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm 5 x 20 / 6,3 x 32 mm Unexposed / geschlossen for printed circuit boards / Panel mount, front side / für Leiterplatten für Plattenmont. von Frontseite Through hole mounting, horizontal Surface mounting SMT / Fixing nut fastening / Durchsteckmontage, horizontal Oberflächenmontage SMT Schraubbefestigung Bayonet type fuse carrier / Renkverschlusskappe PC 2 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 10 A 10 A 6,3 / 10 A 10 A 10 A 2,5 / 2 W 2,5 / 2 W 3,2 / 2,5 W 2,5 / 2 W 4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32) • •• • • IP 40 OGN OG OG OGN FEU 172 173 174 175 176 suitable cover see page 196 / passende Abdeck- haube siehe Seite 196 suitable cover see page 196 / passende Abdeck- haube siehe Seite 196 *) suitable cover see page 196 / passende Abdeck- haube siehe Seite 196 suitable cover see page 196 / passende Abdeck- haube siehe Seite 196 MEDICAL GRADE 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm for high currents / für hohe Ströme 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm Fuse block accepts 5 x 20 or 6,3 x 32 mm fuse-links / Sockel kann wahlweise mit Si-Einsätzen 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm bestückt werden (* *) recessed fuse carrier / zurückversetzte Kappe (* Clip accepts 5 x 20 or 6,3 x 32 mm fuse-links / Clip kann wahlweise mit Si-Einsätzen 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm be- stückt werden |
Similar Part No. - 0031.2203 |
|
Similar Description - 0031.2203 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |