Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0859.0043 Datasheet(PDF) 9 Page - Schurter Inc.

Part # 0859.0043
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0859.0043 Datasheet(HTML) 9 Page - Schurter Inc.

Back Button 0859.0043 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0859.0043 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 147
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER*
Miniature fuse links /
G-Sicherungseinsätze
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
Exposed / offen
for printed circuit boards /
for printed circuit boards /
für Leiterplatten
für Leiterplatten
Through hole mounting, horizontal /
Through hole mounting, vertical /
Through hole mounting, horizontal /
Durchsteckmontage, horizontal
Durchsteckmontage vertikal
Durchsteckmontage, horizontal
Screw type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Schraub-Verschlusskappe
Renkverschlusskappe
Renkverschlusskappe
PC 2
PC
250 V
250 V
250 V (UL: 500 V)
250 V (*UL: 500 V)
16 A
10 A
10 A
10 A
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32)
2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32)
2,5 W
2,5 W
••
6,3 x 0,8 mm
IP 40, IP 67
IP 40
IP 40
FUL
FAU
FAC
OGD
OG
181
182
183
184
185
* Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar
Miniature fuse-links /
Miniature fuse links /
G-Sicherungseinsätze
G-Sicherungseinsätze
5 x 20 mm
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
Unexposed / geschlossen
for printed circuit boards /
Panel mount, front side /
für Leiterplatten
für Plattenmont. von Frontseite
Through hole mounting, horizontal
Surface mounting SMT /
Fixing nut fastening /
Durchsteckmontage, horizontal
Oberflächenmontage SMT
Schraubbefestigung
Bayonet type fuse carrier /
Renkverschlusskappe
PC 2
250 V
250 V
250 V
250 V
250 V
10 A
10 A
6,3 / 10 A
10 A
10 A
2,5 / 2 W
2,5 / 2 W
3,2 / 2,5 W
2,5 / 2 W
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
••
IP 40
OGN
OG
OG
OGN
FEU
172
173
174
175
176
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
*) suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
MEDICAL GRADE
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
for high currents /
für hohe Ströme
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
Fuse block accepts 5 x 20 or
6,3 x 32 mm fuse-links /
Sockel kann wahlweise mit Si-Einsätzen
5 x 20 oder 6,3 x 32 mm bestückt werden
(*
*)
recessed fuse carrier /
zurückversetzte Kappe
(* Clip accepts 5 x 20 or
6,3 x 32 mm fuse-links /
Clip kann wahlweise
mit Si-Einsätzen 5 x 20
oder 6,3 x 32 mm be-
stückt werden


Similar Part No. - 0859.0043

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0859.0046 SCHURTER-0859.0046 Datasheet
201Kb / 2P
   Insulation Cover for FIZ, FUL,FUS
04.01.2022
0859.0047 SCHURTER-0859.0047 Datasheet
232Kb / 2P
   Rear Cover
04.01.2022
0859.0048 SCHURTER-0859.0048 Datasheet
622Kb / 9P
   Appliance Inlet DC Filter, ECO Design, Front- or Rear Side Mounting
0859.0048 SCHURTER-0859.0048 Datasheet
659Kb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Filter
0859.0048 SCHURTER-0859.0048 Datasheet
274Kb / 3P
   IEC Appliance Inlet C14, Snap-in Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect Terminal
More results

Similar Description - 0859.0043

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com