Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

31.1766-ND Datasheet(PDF) 4 Page - Schurter Inc.

Part # 31.1766-ND
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

31.1766-ND Datasheet(HTML) 4 Page - Schurter Inc.

  31.1766-ND Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 31.1766-ND Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
140
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
G-Sicherungshalter-Oberfläche
Höchstzulässige Temperatur
Messbereich
(siehe Bild)
°C
1. Berührbare Teile 1)
TS1
85
2. Nicht berührbare Teile 1)
Isolierende Teile
TS2
2)
BEMERKUNGEN:
1)
Wenn der G-Sicherungshalter ordnungsgemäss zusammengebaut,
installiert und betrieben wird wie im normalen Gebrauch, z.B. auf
der Frontplatte eines Gerätes.
2)
Die erlaubte Maximaltemperatur des verwendeten Isolationsmateri-
als entspricht dem relativen Temperatur Index (RTI) gemäss
IEC 60216-1 oder UL 746 B.
Fuseholder surface area
Maximum allowable temperature
measuring points
(see figure 1)
°C
1. Accessible parts 1)
TS1
85
2. Inaccessible parts 1)
Insulating parts
TS2
2)
NOTES:
1)
When the fuese-holder is properly assembled, installed and
operated as in normal use, e.g. on the front panel of
equipment.
2)
The maximum allowable temperature of the used insulating
materials corresponds to the Relative Temperature Index (RTI)
according to IEC 60216-1 or UL 746 B.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
TA1 = ambient air temperature, surrounding the
equipment /
TU1 = Umgebungstemperatur, welche das Gerät
umgibt
TA2 = ambient air temperature in the equipment /
TU2 = Umgebungstemperatur innerhalb des
Gerätes
TS1 = temperature of accessible parts on
fuseholder surface /
TS1 = Temperatur der berührbaren Teile an der
Oberfläche des G-Sicherungshalters
TS2 = temperature of inaccessible parts on
fuseholder surface /
TS2 = Temperatur der nicht berührbaren Teile an
der Oberfläche des G-Sicherungshalters
Illustration of temperatures experienced in practice /
Darstellung der Temperatur-Messbereiche
2.5 Correlation between operating current I, ambient air tempe-
rature T
A1 and the power acceptance Ph of the fuseholder.
This correlation is demonstrated by derating curves.
2.5 Zusammenhang zwischen Betriebsstrom I, Umgebungstem-
peratur T
U1 und der zulässigen Leistungsaufnahme Ph des
G-Sicherungshalters.
Dieser Zusammenhang wird in Form von Derating-Kurven dargestellt.
ambient air temperature TA1 in °C / Umgebungstemperatur TU1 in °C
I
= operating current of the fuseholder / Betriebsstrom des G-Sicherungshalters
In = rated current of the fuseholder / Nennstrom des G-Sicherungshalters
Example of a
derating curve /
Beispiel einer
Derating-Kurve
Front panel of the equipment /
Frontplatte des Gerätes
Cover of the equipment /
Abdeckung des Gerätes
TA1 / TU1 (°C)
85 °C =ˆ TS1 max. =ˆ TA1 / TU1 max
T
A1
T
U1
T
S1
T
S2
T
A2
T
U2
Ph
[W]


Similar Part No. - 31.1766-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
31.1741 SCHURTER-31.1741 Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
31.1741-ND SCHURTER-31.1741-ND Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
More results

Similar Description - 31.1766-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com