Electronic Components Datasheet Search |
|
32.0804 Datasheet(PDF) 11 Page - Schurter Inc. |
|
32.0804 Datasheet(HTML) 11 Page - Schurter Inc. |
11 / 58 page CEHESS SCHURTER S.A. France ¤ (+)++3 25 02 50 49 Fax (+)++3 25-02 56 57 E-mail: 106426.2362@compuserve.com 149 FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER 4,7 x 16 mm Fuseholder Type 231 600 P Panel mount, rear side, fixing nut fastening shocksafe category PC1 G-Sicherungshalter Typ 231 600 P für Plattenmontage, von Rückseite, Schraubbefestigung Berührungsschutz Kategorie PC1 • screw type fuse carrier, fingergrip with slot • solder terminals • degree of protection IP42 from front side, according to IEC 60529 • Schraub-Verschlusskappe Fingergrip mit Schlitz • Lötanschlüsse • Schutzgrad IP42 von Frontseite, nach IEC 60529 Standards / Normen NF C 93-436 – Model HB 15 Approvals / Approbationen Lists / Listen: GAMT1, NNO Technische Daten • Nennspannung 250 V • Nennstrom 5 A • Zulässige Umge- bungstemperaturen –40 °C / +85 °C • Verlustleistung 1 W • Klimakategorie 40 / 85 / 21 • Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 / Luft 7306: 10-2000 Hz / 1,5 mm / 10 g / 10 Perioden • Schockbeständigkeit NF C 20-727 / IEC 60068-2-27 / 100 g • Erschütterungen NF C 20-729 / IEC 60068-2-29 / 40 g / 1000 • Salznebel NF C 20-711 / IEC 60068-2-11 / 96 h • Feuchte Wärme NF C 20-604 Ausdauer • Klimafestigkeit NF C 20-619 Phase D • Anzugsdrehmoment der Mutter 70 Ncm: Mutter / 40 Ncm: Kopf • Gewicht ≤ 8,2 g • Farbe schwarz • Mit Sicherungseinsatz Typ D0 (HA35) Technical data • Rated voltage: 250 V • Rated current: 5 A • Permissible environ- mental temperature –40 °C / +85 °C • Power dissipation 1 W • Climatic range 40 / 85 / 21 • Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 / AIR 7306: 10-2000 Hz / 1,5 mm / 10 g / 10 cycles • Shocks NF C 20-727 / IEC 60068-2-27 / 100 g • Sinusoidal vibrations NF C 20-729 / IEC 60068-2-29 / 40 g / 1000 • Salt mist NF C 20-711 / IEC 60068-2-11 / 96 h • Damp heat NF C 20-604 endurance • Climatic composite NF C 20-619 phase D • Tightening torque 70 Ncm: fixing nut / 40 Ncm: cap • Weight ≤ 8,2 g • Color black • Usable fuse D0 (HA35) Fixing nut / Befestigungsmutter Panel cutout / Durchbruch in Montageplatte Order No./ Nut / Approvals / Bestell-Nr. Mutter Approbationen GAMT1 NNO 7090.6020 Fuseholder complete, black hexagonal / •• G-Sicherungshalter komplett, schwarz 6-kt 7090.6030 Fuseholder complete, black cylindrical, slotted / G-Sicherungshalter komplett, schwarz rund, geschlitzt Spare parts and accessories / Ersatzteile und Zubehör 7170.0930 Joint of cap / Dichtung für Kopf 7138.8431 Adhesive joint of body / Dichtung für Sockel 7138.5098 Hexagonal nut / 6-kant Mutter 7138.5093 Slotted cylindrical nut / Mutter rund mit Schlitz for / für 50 75 100 |
Similar Part No. - 32.0804 |
|
Similar Description - 32.0804 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |