Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1301.0828 Datasheet(PDF) 1 Page - Schurter Inc.

Part # 1301.0828
Description  D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

1301.0828 Datasheet(HTML) 1 Page - Schurter Inc.

  1301.0828 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
¤ 041 369 31 11 Fax 041 369 34 03 contact@schurter.ch www.schurter.com
17
D-SICHERUNGSMATERIAL / MATÉRIEL DE COUPE-CIRCUIT D
D-Sicherungseinsätze
superflink
zum Schutze von
Halbleiter-Stromrichtern
50 kA Abschaltvermögen
Fusibles D
super-rapide
pour la protection des
semi-conducteurs
50 kA pouvoir de coupure
Typ
Nennstrom
Nennspannung
Bestell-Nr.
E-Nr.
Verpackung/Stück
Type
Courant nom.
Tension nominale Référence
Emballage/pièce
GLD II
2 A
500 V
0034.1101
800220209
5
GLD II
4 A
500 V
0034.1102
800220409
5
GLD II
6 A
500 V
0034.1103
800220609
5
GLD II
10 A
500 V
0034.1104
800221009
5
GLD II
16 A
500 V
0034.1105
800221609
5
GLD II
20 A
500 V
0034.1106
800222009
5
GLD II
25 A
500 V
0034.1107
800222509
5
GLD III
35 A
500 V
0034.1112
800323509
5
GLD III
50 A
500 V
0034.1114
800325009
5
GLD III
63 A
500 V
0034.1115
800326009
5
NH-SICHERUNGSMATERIAL / MATÉRIEL DE COUPE-CIRCUIT HPC
NH-Sicherungseinsätze
superflink, 500 V
DIN 00, 1, 2, 3, nach
VDE 0636/23
Kennlinie gR
Abmessungen nach DIN
Fusibles HPC
super-rapide, 500 V
DIN 00, 1, 2, 3, selon
VDE 0636/23
Caractéristique gR
Dimensions d’après DIN
Abmessungen auf Anfrage erhältlich
Dimensions sur demande
Strom–Zeit-Kennlinien
Durchlass-Kennlinien
sowie Schmelz- und Abschalt-
Integrale auf Anfrage
Caractéristique de fusion, de
coupure et intégrale de fusion
sur demande.
Verpackung: 3 Stück
Emballage: 3 pièces
Zum Schutze von Halbleiter-
Stromrichtern
Pour la protection des semi-
conducteurs
Grösse
Nennstrom In
Bestell-Nr.
E-Nr.
Grandeur
Courant nom. In
Référence
40 A
1301.0801
840300148
50 A
1301.0802
840300158
63 A
1301.0803
840300178
DIN 00
80 A
1301.0804
840300198
100 A
1301.0805
840300208
125 A
1301.0806
840300218
160 A
1301.2871
840300238
35 A
1301.0813
840301138
50 A
1301.0815
840301158
63 A
1301.0816
840301178
80 A
1301.0817
840301198
DIN 1
100 A
1301.0818
840301208
125 A
1301.0819
840301218
160 A
1301.0820
840301238
200 A
1301.0821
840301248
250 A
1301.2876
840301268
224 A
1301.0824
840302258
250 A
1301.0825
840302268
DIN 2
300 A
1301.0826
840302278
315 A
1301.0827
840302888
355 A
1301.0828
840302298
400 A
1301.2880
840302308
315 A
1301.2884
840303288
400 A
1301.0830
840303308
DIN 3
425 A
1301.0831
840303408
500 A
1301.2885
840303318


Similar Part No. - 1301.0828

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
1301.0016 SCHURTER-1301.0016 Datasheet
377Kb / 3P
   Fuse NH-DIN00-DIN00C 500V (gG)
14.09.2021
1301.0061 SCHURTER-1301.0061 Datasheet
377Kb / 3P
   Fuse NH-DIN00-DIN00C 500V (gG)
14.09.2021
1301.0071 SCHURTER-1301.0071 Datasheet
377Kb / 3P
   Fuse NH-DIN00-DIN00C 500V (gG)
14.09.2021
1301.0072 SCHURTER-1301.0072 Datasheet
377Kb / 3P
   Fuse NH-DIN00-DIN00C 500V (gG)
14.09.2021
1301.0073 SCHURTER-1301.0073 Datasheet
377Kb / 3P
   Fuse NH-DIN00-DIN00C 500V (gG)
14.09.2021
More results

Similar Description - 1301.0828

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cherry Semiconductor Co...
0001.2011 CHERRY-0001.2011 Datasheet
180Kb / 1P
   D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D
logo
Hammond Manufacturing L...
HFMDT HAMMOND-HFMDT Datasheet
119Kb / 4P
   Armoires modulaires autoportantes pour coupe-circuit de type 12
EN4DSCSS HAMMOND-EN4DSCSS Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type 4X
EN4DSC HAMMOND-EN4DSC Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
2UDF HAMMOND-2UDF Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire de plancher pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
   Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
EN4DSCS16 HAMMOND-EN4DSCS16 Datasheet
148Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable 316 de type 4X
UHD HAMMOND-UHD Datasheet
156Kb / 4P
   Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
2UD HAMMOND-2UD Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire murale pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com