Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0033.6003 Datasheet(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

Part # 0033.6003
Description  VOLTAGE SELECTOR SWITCHES / SPANNUNGSWAHLER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0033.6003 Datasheet(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  0033.6003 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0033.6003 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0033.6003 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.schurter.com
186
VOLTAGE SELECTOR SWITCHES / SPANNUNGSWÄHLER
Type / Typ
SWA
SWA
SWZ
SWZ
SWS
SWP
SWM
SWM
SWK
SWG
Page / Seite
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
SEV-Approval /
6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V
Zulassung
VDE-Certificate of conformity
with factory surveillance /
6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V
mit Fertigungsüberwachung
SEMKO-Approval /
6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3 A/250 V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V
Zulassung
UL-Recognition
6,3A/250V 6,3A/250V 10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V
CSA-Certification
6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V 6,3A/250V
8 A/250V
10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V 10 A/250V
Panel mounting /
•••
Frontplattenmontage
PCB mounting /
••
Leiterplattenmontage
Shock-safe fuseholder for
5 x 20 mm fuse-links /
••
Berührungssicherer G-Sicherungs-
halter für5x20mmG-Sich.einsätze
Shock-safe fuseholder for
6,3x32mm(1/4’’x11/4’’) fuse-links /
Berührungssicherer G-Sicherungsh.
für 6,3 x 32 mm G-Sich.einsätze
Solder terminals /
••
Lötanschlüsse
Quick connect terminals /
Steckanschlüsse
2,8 x 0,5 mm
Solder / quick connect terminals /
Kombination Löt-Steckanschlüsse
2,8 x 0,5 mm
Number of different voltages /
2266663366
Anzahl möglicher Spannungen
Insulation resist. at 500 V DC/1 Min. /
>104 M> 104 M> 104 M> 103 M> 104 M> 103 M> 104 M> 104 M> 104 M> 104 M
Isolationswiderst. bei 500 V DC/1 Min.
Contact-resistance /
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
<10m
Durchgangswiderstand
Dielelctric strenght between metal
mounting plate and live parts
50 Hz, 1 Min. /
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
>4 kV
Spannungsfestigkeit zwischen Me-
tallmontageplatte und unter Span-
nung stehenden Teilen 50 Hz, 1 Min.
Dielelctric strenght between live
parts of different potentials
50 Hz, 1 Min. /
>2 kV
>2 kV
>2 kV
>2 kV
>2 kV
>2,5 kV
>2 kV
>2 kV
>2 kV
>2 kV
Spannungsfestigkeit zwischen unter
Spannung stehenden Teilen mit unter-
schiedlichem Potential 50 Hz, 1 Min.
Clearance and creepage distances /
> 3 mm
> 3 mm
> 3 mm
> 3 mm
> 3 mm
> 5 mm
> 3 mm
> 3 mm
> 3 mm
> 3 mm
Kriech- und Luftstrecken
Temperature /
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
-40 °C ÷
Temperaturbereich
+85 °C
+85 °C
+85 °C
+85 °C
+70 °C
+85 °C
+85 °C
+85 °C
+70 °C
+70 °C
Protection class II: / Schutzklasse II:
•••••
••••
IEC 536
Shocksafe category: /
PC 2
PC 2
PC 2
Berührungsschutz Kategorie
Step switch /
•••••
Stufenschaltung
Series-parallel connections /
•••••
Serie-Parallelschaltung
SELECTOR CHART
ÜBERSICHT


Similar Part No. - 0033.6003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0033.3501 SCHURTER-0033.3501 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3502 SCHURTER-0033.3502 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3503 SCHURTER-0033.3503 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3504 SCHURTER-0033.3504 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3505 SCHURTER-0033.3505 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
More results

Similar Description - 0033.6003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0033.4504 SCHURTER-0033.4504 Datasheet
190Kb / 2P
   VOLTAGE SELECTOR SWITCHES
logo
Cherry Semiconductor Co...
PEAA-3000 CHERRY-PEAA-3000 Datasheet
1Mb / 1P
   Selector Switches
PAAA-3000 CHERRY-PAAA-3000 Datasheet
1Mb / 1P
   SELECTOR SWITCHES
PBC1-E000 CHERRY-PBC1-E000 Datasheet
1Mb / 1P
   Selector Switches
logo
Copal Electronics
RS_SERIES COPAL-RS_SERIES Datasheet
887Kb / 5P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
SS-10 COPAL-SS-10 Datasheet
159Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-2050 ETC2-S-2050 Datasheet
180Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
Coilcraft lnc.
CS-4-13NTA COILCRAFT-CS-4-13NTA Datasheet
190Kb / 7P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
Copal Electronics
CS-7 COPAL-CS-7 Datasheet
590Kb / 5P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES (SMD)
CS-32 COPAL-CS-32 Datasheet
767Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES (SMD)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com