Electronic Components Datasheet Search |
|
08620810018020++ Datasheet(PDF) 2 Page - AVX Corporation |
|
08620810018020++ Datasheet(HTML) 2 Page - AVX Corporation |
2 / 3 page XX 6208 XXX 0XX XXX+ 00:トレー梱包 TRAY PACKAGE 08:マガジン TUBE PACKAGE(ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS) SERIES 6208 1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック 1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock 注文コード ORDERING CODE 極数 NUMBER OF POSITIONS バリエーション VARIATION CODE 500:SMT ボス無 WITHOUT BOSS 520:SMT ボス付 WITH BOSS ボス無 WITHOUT BOSS ボス付 WITH BOSS エンボス梱包品:00 6208 5XX X10 XXX + Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX + 000+:スズ銅めっき Sn-Cu Plated 009+:カーボンフレキ対応スズ銅めっき Sn-Cu Plated,C/Ag type 852+:金めっき Au Plated RoHS 対応品 RoHS Compliant Product + + 1.0mm Pitch 生産対応可能極数については、営業部に ご確認願います。 Feel free to contact our sales department for available numbers of positions. |
Similar Part No. - 08620810018020++ |
|
Similar Description - 08620810018020++ |