Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4680 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4680
Description  Engwinklige LED im MIDLED-Geh채use (880 nm)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4680 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH4680 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4680 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2009-03-19
2
SFH 4680, SFH 4685
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op , Tstg
– 40
… + 100
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
5
V
Vorwärtsgleichstrom,
T
A ≤ 60 °C
Forward current
I
F
100
mA
Stoßstrom,
t
p = 300 μs, D = 0, TA ≤ 60 °C
Surge current
I
FSM
1
A
Verlustleistung
T
A = 25 °C
Power dissipation
P
tot
180
mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei
Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm
2
Thermal resistance junction - ambient mounted
on PC-board (FR4), padsize 16 mm
2 each
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei
Montage auf Metall-Block
Thermal resistance junction - soldering point,
mounted on metal block
R
thJA
R
thJS
340
180
K/W
K/W
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
I
F = 100 mA
λ
peak
880
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von
I
max
Spectral bandwidth at 50% of
I
max
I
F = 100 mA
Δλ
80
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
ϕ
± 20
Grad
deg.
Aktive Chipfläche
Active chip area
A
0.09
mm
2
Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimension of the active chip area
L × B
L × W
0.3
× 0.3
mm²


Similar Part No. - SFH4680

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH460 OSRAM-SFH460 Datasheet
97Kb / 5P
   GaAlAs-Lumineszenzdiode
SFH4600 OSRAM-SFH4600 Datasheet
236Kb / 8P
   Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4605 OSRAM-SFH4605 Datasheet
236Kb / 8P
   Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH464 SIEMENS-SFH464 Datasheet
40Kb / 5P
   GaAlAs-Lumineszenzdiode 660 nm GaAlAs Light Emitting Diode 660 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4640 OSRAM-SFH4640 Datasheet
275Kb / 14P
   Emitters and Detectors for Infrared (IR) Touchscreens
More results

Similar Description - SFH4680

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
   IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
Q65110A1574 OSRAM-Q65110A1574 Datasheet
388Kb / 14P
   NPN-Silizium-Fototransistor im MIDLED-Geh채use
SFH4650 OSRAM-SFH4650 Datasheet
141Kb / 8P
   Engwinklige LED in MIDLED-Gehause
SFH4600 OSRAM-SFH4600 Datasheet
236Kb / 8P
   Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH-4501 OSRAM-SFH-4501 Datasheet
106Kb / 9P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Geh채use
SFH-4301 OSRAM-SFH-4301 Datasheet
83Kb / 6P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial-Geh채use
SFH4646 OSRAM-SFH4646 Datasheet
443Kb / 13P
   Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH487P SIEMENS-SFH487P Datasheet
38Kb / 5P
   GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
SFH486 SIEMENS-SFH486 Datasheet
38Kb / 4P
   GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com