Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1
Description  Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LCW JNSH.PC
DURIS
TM E 3
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2011-06-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
Silikon Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Bauform mit klei-
nen Abmessungen 3,0 x 1,4 x 1,2 mm³
(LxBxH), hohe Effizienz, lange Lebensdauer
• Technologie: Saphir
• Farbwiedergabeindex: 72
• Farbtemperatur: 3000 - 5000K
• Abstrahlwinkel: 120°
• optischer Wirkungsgrad: 103 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sensibles Bauteil nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Lampen- und Leuchten-Retrofits
• Linear- und Flächenleuchten
• Schreibtischleuchten
• Leuchtschriften
• Weiße Ware
Features
• Package: white SMT package, colored silicone
resin
• Feature of the device: package with small
dimensions 3,0 x 1,4 x 1,2 mm³ (LxWxH), high
efficiency, long lifetime
• Technology: sapphire
• Color rendering index: 72
• Viewing angle: 120°
• Color temperature: 3000 - 5000K
• Optical efficiency: 103 lm/W
• Grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates, forward voltage
• Assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• Soldering methods: reflow soldering
• Taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD-sensitive device
acc. to JESD22-A114-D
Applications
• retrofit lamps
• linear and area lights
• task lights
• signage
• white goods


Similar Part No. - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
LCWJNSH.PC-BUCQ-5L7N-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5L7N-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
LCWJNSH.PC-BUCQ-5R8T-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5R8T-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
More results

Similar Description - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW_JNSH.PC-203162 OSRAM-LCW_JNSH.PC-203162 Datasheet
2Mb / 21P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF6MR12W2M1B70 INFINEON-FF6MR12W2M1B70 Datasheet
536Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
OSRAM GmbH
LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 OSRAM-LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF11MR12W1M1B70 INFINEON-FF11MR12W1M1B70 Datasheet
514Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
List of Unclassifed Man...
LWW5SG ETC1-LWW5SG Datasheet
178Kb / 15P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
eupec GmbH
BSM35GB120DLC EUPEC-BSM35GB120DLC Datasheet
87Kb / 8P
   vorlafige Daten preliminary data
logo
OSRAM GmbH
LSGF971 OSRAM-LSGF971 Datasheet
63Kb / 7P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870 OSRAM-LGY870 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
   White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com