Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XC6233 Datasheet(PDF) 9 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6233
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 200mA 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6233 Datasheet(HTML) 9 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6233 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6233 Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 30 page
background image
9/30
XC6233
シリーズ
■動作説明
XC6233 シリーズの出力電圧制御は、VOUT 端子に接続された R1 と R2 により分割した電圧と内部基準電源の電圧を誤差増幅器で
比較を行っています。 その誤差増幅器の出力信号が
VOUT 端子に接続された Pch-MOS トランジスタを駆動させ、VOUT 端子の電圧が
安定になるように負帰還をかけてコントロールしています。
出力電圧と出力電流の状態に応じて、電流制限回路と短絡保護回路が動作します。
XC6233 シリーズ H タイプ
<低 ESR コンデンサ対応>
XC6233 シリーズは、出力コンデンサ(CL)を使用して位相補償を行います。必ず出力コンデンサ(CL)を出力端子(VOUT)と
グランド端子
(VSS)の直近に付けてください。 出力コンデンサ(CL)の容量は 1.0μF 以上を付けて使用してください。
また、入力電源安定化のため入力端子(
VIN)とグランド端子(VSS)の間に入力コンデンサ(CIN)1.0μF を付けてください。
<電流制限、短絡保護>
XC6233 シリーズは、垂下型電流制限回路とフォールドバック(フの字)回路が内蔵されております。
負荷電流が電流制限値に達すると垂下回路が動作し負荷電流値を維持したまま出力電圧が降下します。 さらに出力電圧が所定の
値まで低下するとフォールドバック回路が動作し、出力電圧の低下に応じて出力電流を絞る動作をします。
出力端子が短絡した時は
60mA(TYP.)の電流になります。
<CE 端子>
XC6233 シリーズは、CE 端子の信号により IC 内部回路を動作状態あるいは停止状態に制御することができます。
H タイプは、プルダウン抵抗が接続されていますので、CE 端子がオープン状態であっても Low レベルに固定されますが、CE 端子へ
の流入電流が発生します。


Similar Part No. - XC6233

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6230 TOREX-XC6230 Datasheet
1Mb / 26P
   Adjustable Voltage Output Multifunction 2A High Speed LDO Regulator
XC6231 TOREX-XC6231 Datasheet
299Kb / 11P
   竊?V Input, 500mA, High Speed LDO Regulators
XC6238 TOREX-XC6238 Datasheet
1Mb / 28P
   300mA High Speed LDO Regulator with ON/OFF Switch
More results

Similar Description - XC6233

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6421 TOREX-XC6421 Datasheet
731Kb / 25P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
   150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC2408A816UR-G TOREX-XC2408A816UR-G Datasheet
455Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤 LNA
XC2406A816UR-G TOREX-XC2406A816UR-G Datasheet
429Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XC2407A816UR-G TOREX-XC2407A816UR-G Datasheet
481Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
   遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
Torex Semiconductor
XA6121 TOREX-XA6121 Datasheet
378Kb / 27P
   ?╉궔?껁긽?됥긿??ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤?삣쑇濾쒎눣?⑨펷VDF=1.6V節?.0V
XC6902 TOREX-XC6902 Datasheet
513Kb / 23P
   -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1856 MITSUMI-MM1856 Datasheet
243Kb / 21P
   200mA LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com