Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XC6233H121GR-G Datasheet(PDF) 11 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6233H121GR-G
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 200mA 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6233H121GR-G Datasheet(HTML) 11 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6233H121GR-G Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6233H121GR-G Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
11/30
XC6233
シリーズ
■使用上の注意
1. 一時的、過渡的な電圧降下および電圧上昇等の現象について。
絶対最大定格を超える場合には、劣化または破壊する可能性があります。
2. 配線のインピーダンスが高い場合、出力電流によるノイズの回り込みや位相ずれを起こしやすくなり動作が不安定になることがあり
ます。特に
VIN および VSS の配線は十分強化してください。
3. 入力コンデンサ(CIN)、出力コンデンサ(CL)はできるだけ配線を短く IC の近くに配置してください。
4. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング
処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。


Similar Part No. - XC6233H121GR-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6230 TOREX-XC6230 Datasheet
1Mb / 26P
   Adjustable Voltage Output Multifunction 2A High Speed LDO Regulator
XC6231 TOREX-XC6231 Datasheet
299Kb / 11P
   竊?V Input, 500mA, High Speed LDO Regulators
XC6238 TOREX-XC6238 Datasheet
1Mb / 28P
   300mA High Speed LDO Regulator with ON/OFF Switch
More results

Similar Description - XC6233H121GR-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6421 TOREX-XC6421 Datasheet
731Kb / 25P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
   150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
XC2408A816UR-G TOREX-XC2408A816UR-G Datasheet
455Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤 LNA
XC2406A816UR-G TOREX-XC2406A816UR-G Datasheet
429Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
XC2407A816UR-G TOREX-XC2407A816UR-G Datasheet
481Kb / 18P
   1.6GHz ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤LNA
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
   遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
Torex Semiconductor
XA6121 TOREX-XA6121 Datasheet
378Kb / 27P
   ?╉궔?껁긽?됥긿??ON/OFF 艅잒꺗餓섅걤?삣쑇濾쒎눣?⑨펷VDF=1.6V節?.0V
XC6902 TOREX-XC6902 Datasheet
513Kb / 23P
   -16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1856 MITSUMI-MM1856 Datasheet
243Kb / 21P
   200mA LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com