Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XC3202B Datasheet(PDF) 1 Page - Torex Semiconductor

Part # XC3202B
Description  鵝롦텋縕삯쎔?쎼깫?쇈꺂 IC竊덄즯麗쀣궩?녈궢
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC3202B Datasheet(HTML) 1 Page - Torex Semiconductor

  XC3202B Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC3202B Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
1/9
XC3202B シリーズ
低消費電力ホール
IC(磁気センサ)
JTR2602-005
●消費電流(
avg)―周囲温度特性
■用途
各種カバーディテクタ
携帯電話、電子辞書、ゲーム機などの携帯機器
家電製品(冷蔵庫、洗濯機など)
■代表標準回路
■代表特性例
■概要
XC3202B シリーズはホール効果を利用した磁気センサ IC で CMOS 出力ドライバを内蔵しています。低消費電力設計と小型パッ
ケージ採用により、携帯電話、電子辞書、ゲーム機等のバッテリを使用するポータブル機器に最適です。感磁面の磁束密度
(両極)
が動作ポイント
(Bop)より大きくなると”L”レベル信号が出力されます。また、復帰ポイント(Brp)よりも小さくなると、”H”レベル信号が
出力されます。
■特長
電源電圧範囲
: 2.4~5.5V
平均消費電流
: 8μA
動作磁束密度
: S 極側 3mT(TYP)
N 極側 -3mT(TYP)
復帰磁束密度
: S 極側 2mT(TYP)
N 極側 -2mT(TYP)
ヒステリシス幅
: S 極側 1mT(TYP)
N 極側 1mT(TYP)
パッケージ
: SOT-23D,
QFN-0601
環境への配慮
: EU RoHS 指令対応、鉛フリー
OUTPUT
VDD
VOUT
VSS
XC 3202
0
10
20
30
40
-40
-20
0
204060
80
100
Ambient Temperature:Ta (℃)
VIN=5.5V
3.0V
2.4V


Similar Part No. - XC3202B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC3202B-12 TOREX-XC3202B-12 Datasheet
202Kb / 9P
   Low Power Consumption Hall IC
XC3202B183MR-G TOREX-XC3202B183MR-G Datasheet
202Kb / 9P
   Low Power Consumption Hall IC (Magnetic Sensor)
XC3202B183ZR-G TOREX-XC3202B183ZR-G Datasheet
202Kb / 9P
   Low Power Consumption Hall IC (Magnetic Sensor)
XC3202B TOREX-XC3202B_12 Datasheet
202Kb / 9P
   Low Power Consumption Hall IC (Magnetic Sensor)
XC3202B TOREX-XC3202B_15 Datasheet
202Kb / 9P
   Low Power Consumption Hall IC
More results

Similar Description - XC3202B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL261A HP-HCPL261A Datasheet
159Kb / 15P
   遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3206-3 BOWIN-CDT3206-3 Datasheet
98Kb / 2P
   ?덃끝雅?벧?㎩댍鵝롩쎔鶯볟겣歷?IC
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP1653AEM AKM-AP1653AEM Datasheet
917Kb / 20P
   PFC竊땉onstant current LED Driver IC
logo
National Instruments Co...
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
PCHMB75B12 NI-PCHMB75B12_15 Datasheet
207Kb / 3P
   竊쀯폊 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com