Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRI1K Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # LRI1K
Description  1024-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
Download  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRI1K Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LRI1K Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRI1K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 86 page
background image
Contents
LRI1K
2/86
Doc ID 17170 Rev 3
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3
Initial dialogue for vicinity cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.1
Power transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.2
Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.3
Operating field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Communication signal from VCD to LRI1K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Data rate and data coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
Data coding mode: 1 out of 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Data coding mode: 1 out of 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
VCD to LRI1K frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4
Start of frame (SOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Communications signal from LRI1K to VCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1
Load modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2
Subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3
Data rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5
Bit representation and coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1
Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2
Bit coding using two subcarriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6
LRI1K to VCD frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1
SOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Similar Part No. - LRI1K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LRI2K STMICROELECTRONICS-LRI2K Datasheet
760Kb / 89P
   13.56 MHz, 2048-bit EEPROM tag IC with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRI2K STMICROELECTRONICS-LRI2K Datasheet
769Kb / 89P
   2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRI2K STMICROELECTRONICS-LRI2K_08 Datasheet
769Kb / 89P
   2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRI512 STMICROELECTRONICS-LRI512 Datasheet
351Kb / 54P
   Memory TAG IC 512 bit High Endurance EEPROM 13.56MHz, ISO 15693 Standard Compliant with E.A.S.
July 2002
LRI64 STMICROELECTRONICS-LRI64 Datasheet
547Kb / 38P
   Memory TAG IC, 64-bit Unique ID with WORM User Area 13.56MHz, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 Compliant
More results

Similar Description - LRI1K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LRI2K STMICROELECTRONICS-LRI2K_08 Datasheet
769Kb / 89P
   2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRI2K STMICROELECTRONICS-LRI2K Datasheet
760Kb / 89P
   13.56 MHz, 2048-bit EEPROM tag IC with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRIS64K STMICROELECTRONICS-LRIS64K Datasheet
710Kb / 100P
   64 Kbit EEPROM tag IC at 13.56 MHz with 64-bit UID and password based on ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1
LRI64 STMICROELECTRONICS-LRI64_08 Datasheet
466Kb / 52P
   Memory tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit unique ID and WORM user area, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
LRIS2K STMICROELECTRONICS-LRIS2K_08 Datasheet
852Kb / 102P
   2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and Password, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
LRIS2K STMICROELECTRONICS-LRIS2K_11 Datasheet
575Kb / 98P
   2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and Password, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
LRIS2K STMICROELECTRONICS-LRIS2K Datasheet
71Kb / 8P
   Memory TAG IC, 64 bit UID, 2048 bit EEPROM with Password 13.56MHz, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX66100 MAXIM-MAX66100 Datasheet
223Kb / 16P
   ISO 15693-Compliant 64-Bit UID Powered Entirely Through the RF Field
Rev 0; 1/11
logo
STMicroelectronics
LRI64 STMICROELECTRONICS-LRI64_07 Datasheet
523Kb / 52P
   Memory TAG IC at 13.56 MHz, with 64-bit Unique ID and WORM user area, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
LRI512 STMICROELECTRONICS-LRI512 Datasheet
351Kb / 54P
   Memory TAG IC 512 bit High Endurance EEPROM 13.56MHz, ISO 15693 Standard Compliant with E.A.S.
July 2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com