Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

7491199112 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 7491199112
Description  POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7491199112 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7491199112 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7491199112 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7491199112 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
= Marking Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Übersetzungsverhältnis /
turns Ratio
DC-Widerstand N1 /
DC-resistance N1
DC-Widerstand N2 /
DC-resistance N2
DC-Widerstand N3 /
DC-resistance N3
DC-Widerstand N4 /
DC-resistance N4
Streuinduktivität N1 /
leakage inductance N1
Hochspannung /
hipot
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Kontaktmaterial/ contact plating
TBr
2006-06-12
Name
Datum / date
Co-Planarität / Co-Planarity: < 0,1 mm
Kontrolliert / approved
Version 1
Unterschrift / signature
Änderung / modification
Geprüft / checked
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
...............................................
..................................................
µH
L0 N1
TR
1 : 0,5 : 0,5 : 0,5
0,7 ± 0,1
13,5 max.
17,75 max.
12,5 max.
http://www.we-online.com
Datum / date
Testbedingungen /
test conditions
RDC N1
kVAC
G Eigenschaften / general specifications :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
..................................................................................
Schaltfrequenz / Switching frequency: 300 kHz
Draht / wire:
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
2UEWF 155°C or equiv.
Spulenkörper / Bobbin
Cu-Ag tinned
EP13
m
127
220
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
max.
@ 20°C
Kunde / customer :
POWER OVER ETHERNET-ÜBERTRAGER WE-PoE
POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
Artikelnummer / part number :
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-06-12
m
7491199112
±3%
±10%
130
100 kHz / 0,1 V
@ 20°C
WK3260B für/for L
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
D Prüfgeräte / test equipment :
LS N1
1,3
100 kHz / 0,1V
HP 34401 A für/for RDC
3mA/1min.
N1, N4 => N2, N3
HV
1,5
Ausgangsdaten / Output data: 2 x 12V / 0,55A
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Eingangsspannungsbereich / Input Voltage: 36 - 57 V
UL-V0
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
max.
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
@ 20°C
N1 : N2 : N3 : N4
@ 20°C
400
130
RDC N2
RDC N3
RDC N4
µH
max.
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
E Testbedingungen / test conditions :
max.
m
m
max.
2,5
1,27
D
1
5
6
10
B
C
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 7491199112

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7491199212 WURTH-7491199212 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
7491199312 WURTH-7491199312 Datasheet
191Kb / 1P
   Tolerances unless otherwise specified
749119933 WURTH-749119933 Datasheet
475Kb / 5P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
7491199331 WURTH-7491199331 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
7491199332 WURTH-7491199332 Datasheet
220Kb / 1P
   tolerances unless otherwise specified
More results

Similar Description - 7491199112

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7491199212 WURTH-7491199212 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
750319032 WURTH-750319032 Datasheet
480Kb / 6P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
001.000
7491199501 WURTH-7491199501 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
750032173 WURTH-750032173 Datasheet
524Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
003.001
750310019 WURTH-750310019 Datasheet
546Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
004.001
750310027 WURTH-750310027 Datasheet
524Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
002.001
750313109 WURTH-750313109 Datasheet
551Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
002.001
750317123 WURTH-750317123 Datasheet
547Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
004.001
750318962 WURTH-750318962 Datasheet
675Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
002.001
750319035 WURTH-750319035 Datasheet
678Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Transformer
002.001
7491192912 WURTH-7491192912 Datasheet
147Kb / 3P
   POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com