Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

311418 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 311418
Description  Mini modul-Leergehause zur Aufnahme von Crimp - kontakten, fur indirektes Stecken
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

311418 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  311418 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 311418 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Empty Minimodul™ housing for reception of crimp contacts,
for indirect mating
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
Insulating body
PBT, V0 according to UL 94
3. Mechanical data1
Suitable contact
crimp contact 3111
Mating with
pin headers 2,5 MS...
4. Electrical data1
Rated voltage2
125 V AC 3
250 V AC 4
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.5 mm 3
≥ 4.0 mm 4
Clearance
≥ 1.5 mm 3
≥ 4.0 mm 4
Insulation resistance
> 1 G
1
further data see 3111
2
according to DIN VDE 0110/IEC 60664
3
every chamber equipped
4
every second chamber equipped
Boîtier vide Minimodul™ pour reception de contacts à sertir,
pour enfichage indirect
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PBT, V0 suivant UL 94
3. Caractéristiques mécaniques1
Contact assorti
contact à sertir 3111
Raccordement avec
réglettes à broches 2,5 MS...
4. Caractéristiques électriques1
Tension assignée2
125 V AC 3
250 V AC 4
Groupe de matérau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,5 mm 3
≥ 4,0 mm 4
Ligne de fuite
≥ 1,5 mm 3
≥ 4,0 mm 4
Résistance d’isolement
> 1 G
1
autres caractéristiques voir 3111
2
suivant DIN VDE 0110/CEI 60664
3
chaque cage équipée
4
tout les deux cages équipées
3114
3114
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3114 02
2
250
2,5
5,7
3114 03
3
250
5,0
2,5
10,0
3114 04
4
250
7,5
5,0
12,5
3114 05
5
250
10,0
7,5
15,0
3114 06
6
250
12,5
10,0
17,5
3114 07
7
250
15,0
12,5
20,0
3114 08
8
250
17,5
15,0
22,5
3114 09
9
250
20,0
17,5
25,0
3114 10
10
250
22,5
20,0
27,5
3114 11
11
250
25,0
22,5
30,0
3114 12
12
250
27,5
25,0
32,5
3114 13
13
250
30,0
27,5
35,0
3114 14
14
250
32,5
30,0
37,5
3114 15
15
250
35,0
32,5
40,0
3114 16
16
250
37,5
35,0
42,5
3114 17
17
250
40,0
37,5
45,0
3114 18
18
250
42,5
40,0
47,5
3114 19
19
250
45,0
42,5
50,0
3114 20
20
250
47,5
45,0
52,5
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2012


Similar Part No. - 311418

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
311418 LUMBERG-311418 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
311418 LUMBERG-311418 Datasheet
437Kb / 3P
   Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results

Similar Description - 311418

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICA LUMBERG-MICA_13 Datasheet
558Kb / 2P
   Micro modul-Steckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneid klemm technik (SKT), mit Verrastung
logo
TE Connectivity Ltd
114-18022 TEC-114-18022 Datasheet
252Kb / 17P
   ALLGEMEINE RICHTLINIEN ZUR VERARBEITUNG VON KONTAKTEN MIT OFFENEN CRIMPH횥LSEN GENERAL GUIDELINES FOR APPLICATION OF CONTACTS WITH OPEN CRIMP BARRELS
logo
ASM GmbH
9333 ASM-SENSOR-9333 Datasheet
747Kb / 4P
   PC-Software zur LAN-Anbindung von Recorderscopes
logo
HARTING Technology Grou...
09-99-000-0897 HARTING-09-99-000-0897 Datasheet
245Kb / 1P
   Locator D-Sub fur 0501 (Gigabit Modul C)
2018-02-19
logo
Lumberg
302299 LUMBERG-302299_13 Datasheet
553Kb / 2P
   Micro modul-Steckverbinder fur direktes Stecken, in Schneid klemm tech nik (SKT), mit Verrastung auf der Leiter - platte durch Rast haken und -nocken, mit geschlossenen Seiten wanden
logo
List of Unclassifed Man...
A301D ETC1-A301D Datasheet
114Kb / 3P
   Nicht fur Neuentwicklungen
logo
Intersil Corporation
ISL97645 INTERSIL-ISL97645 Datasheet
539Kb / 14P
   Boost VON Slice VCOM
ISL97645A INTERSIL-ISL97645A Datasheet
523Kb / 15P
   Boost VON Slice VCOM
ISL97645 INTERSIL-ISL97645_07 Datasheet
439Kb / 14P
   Boost VON Slice VCOM
logo
IXYS Corporation
AN-145DE IXYS-AN-145DE Datasheet
413Kb / 13P
   Vorteile von Halbleiterrelais (SSRs)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com