Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MICALD14 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # MICALD14
Description  Micromodul-Einlotverbinder, in Schneid klemm technik
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICALD14 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  MICALD14 Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICALD14 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MICAL
MICAL
Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2012
MICAL 04
4
250
7,59
3,81
MICAL 06
6
250
10,13
6,35
MICAL 08
8
250
12,67
8,89
MICAL 10
10
250
15,21
11,43
MICAL 12
12
250
17,75
13,97
MICAL 14
14
250
20,29
16,51
MICAL 16
16
250
22,83
19,05
MICAL 18
18
250
25,37
21,59
MICAL 20
20
250
27,91
24,13
MICAL 26
26
250
35,53
31,75
MICALD 04
4
250
7,59
3,81
MICALD 06
6
250
10,13
6,35
MICALD 08
8
250
12,67
8,89
MICALD 10
10
250
15,21
11,43
MICALD 12
12
250
17,75
13,97
MICALD 14
14
250
20,29
16,51
MICALD 16
16
250
22,83
19,05
MICALD 18
18
250
25,37
21,59
MICALD 20
20
250
27,91
24,13
MICALD 26
26
250
35,53
31,75
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
Micromodul™ solder-in connector, insulation displacement
technology (IDT)
MICAL: solder contacts dual row staggered
MICALD: solder contacs dual row parallel
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C1
2. Materials
Insulating body
PBT, V0 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
AWG 28 (0.090 mm2)
AWG 26 (0.135 mm2)
AWG 26 (0.140 mm2)
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Rated current
1.2 A
Rated voltage2
32 V AC (250 V AC)
Material group2
IIIa (IEC)/3 (UL) (CTI
≥ 175)
Creepage distance
0.54 mm
Clearance
0.54 mm
Insulation resistance
> 1 G
1
upper limit temperature (insulating body) RTI (electr.) acc. to UL Yellow Card
2
acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A
(rated voltage 250 V AC without consideration of creepage distance and
clearance according to IEC 60664/DIN EN 60664)
Connecteur à souder Micromodul™, technologie de déplace-
ment d’isolant
MICAL: contacts à souder sur deux rangées espacées
MICALD: contacts à souder sur deux rangées parallèles
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C1
2. Matériaux
Corps isolant
PBT, V0 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section
AWG 28 (0,090 mm2)
AWG 26 (0,135 mm2)
AWG 26 (0,140 mm2)
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Courant assigné
1,2 A
Tension assignée2
32 V AC (250 V AC)
Groupe de matériau2
IIIa (IEC)/3 (UL) (CTI
≥ 175)
Distance d’isolement
0,54 mm
Ligne de fuite
0,54 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
1
température limite supérieure (corps isolant) RTI (électr.) suivant
UL Yellow Card
2
suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A
(tension assignée 250 V AC sans considération de distance d’isolement
et ligne de fuite suivant CEI 60664/DIN EN 60664)
MICALD
MICALD


Similar Part No. - MICALD14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICALD14 LUMBERG-MICALD14 Datasheet
103Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICALD14 LUMBERG-MICALD14 Datasheet
769Kb / 3P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
More results

Similar Description - MICALD14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICA LUMBERG-MICA_13 Datasheet
558Kb / 2P
   Micro modul-Steckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneid klemm technik (SKT), mit Verrastung
logo
List of Unclassifed Man...
D355D ETC-D355D Datasheet
1Mb / 16P
   Intagrierter Schalikreis fiir Zeitablaufsteuerungen in PL-Technik
logo
ERNI Electronics
101603210045 ERNI-101603210045 Datasheet
70Kb / 1P
   ERMET B22 UBERGOBER M KLEMM
logo
Lumberg
302299 LUMBERG-302299_13 Datasheet
553Kb / 2P
   Micro modul-Steckverbinder fur direktes Stecken, in Schneid klemm tech nik (SKT), mit Verrastung auf der Leiter - platte durch Rast haken und -nocken, mit geschlossenen Seiten wanden
logo
List of Unclassifed Man...
10334 ETC2-10334 Datasheet
46Kb / 1P
   Item 10334, Technik 6" Round Nose
logo
Lumberg
MICA LUMBERG-MICA Datasheet
90Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICSSMDRP LUMBERG-MICSSMDRP Datasheet
539Kb / 4P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
MICA LUMBERG-MICA_18 Datasheet
608Kb / 4P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
MICS LUMBERG-MICS Datasheet
222Kb / 2P
   Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
302299 LUMBERG-302299_18 Datasheet
443Kb / 4P
   Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com