Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

F033-004 Datasheet(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F033-004
Description  Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F033-004 Datasheet(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F033-004 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter
im rechteckigen Metallgehäuse
Radio-Interference Suppression Filter
encapsulation: rectangular metal case
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique rectangulaire
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20 %
Kondensatorenklasse:
X2, Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Metallgehäuse (AI) mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse: Bild
I: Flachstecker 6,3 x 0,8
Bild I.A: Cu-Litze AWG
1 A, 2 A
AWG 20
4 A, 6 A
AWG 18
10 A, 16 A
AWG 14
Anschlussenden abisoliert
Bild I
Fig. I
ill. I
Bild I A
Fig. I A
ill. I A
Teile-Nr.
Part number
Référence
Bild
Fig.
ill.
B
A
C
D
E
H
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
45
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
45
28,2
28,2
28,2
28,2
28,2
50
28,2
28,2
28,2
28,2
28,2
50
54
54
54
54
54
60,4
54
54
54
54
54
60,4
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
64
64
64
64
64
70,4
64
64
64
64
64
70,4
24
24
24
30
30
30
24
24
24
30
30
30
I
I
I
I
I
I
I.A
I.A
I.A
I.A
I.A
I.A
0,1 µF X2
+ 2 x 4700 pF Y2
0,1 µF X2
+ 2 x 4700 pF Y2
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
1 A
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
1 A
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
Abmessungen
Dimensions
Nennstrom
Rated current
Courant nominale
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 0,75 mH
2 x 0,75 mH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 1
mH
2 x 0,75 mH
2 x 0,75 mH
2 x 1
mH
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
F033-001/500
F033-002/500
F033-004/500
F033-006/500
F033-010/500
F033-016/500
F033-001/520
F033-002/520
F033-004/520
F033-006/520
F033-010/520
F033-016/520


Similar Part No. - F033-004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-00 EICHHOFF-F033-00 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
F033-000 EICHHOFF-F033-000 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
More results

Similar Description - F033-004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com