Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MC68HC11P1CFN3 Datasheet(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Part # MC68HC11P1CFN3
Description  Low power, high performance M68HC11 CPU core, with 4MHz bus capability
Download  268 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC68HC11P1CFN3 Datasheet(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC11P1CFN3 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 268 page
background image
Table of Contents
Technical Data
MC68HC11P2 — Rev 1.0
Table of Contents
2.11
VRH and VRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.12
PG7/R/W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.13
Port signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Section 3. Operating Modes and On-Chip Memory
3.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4
On-chip memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5
System initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.6
EPROM, EEPROM and CONFIG register . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Section 4. Parallel Input/Output
4.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3
Port A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4
Port B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.5
Port C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6
Port D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.7
Port E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.8
Port F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.9
Port G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
4.10
Port H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.11
Internal pull-up/pull-down resistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.12
System configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Similar Part No. - MC68HC11P1CFN3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MC68HC11P1CFN3 MOTOROLA-MC68HC11P1CFN3 Datasheet
1Mb / 268P
   Microcontrollers
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC11P1CFN3 FREESCALE-MC68HC11P1CFN3 Datasheet
2Mb / 268P
   Microcontrollers
More results

Similar Description - MC68HC11P1CFN3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
MC68HC11KG4 NXP-MC68HC11KG4 Datasheet
8Mb / 246P
   Low Power,high performance M68HC11 CPU core
MC68HC11L6 NXP-MC68HC11L6 Datasheet
10Mb / 172P
   M68HC11 Central Processing Unit (CPU)
MC68HC11N NXP-MC68HC11N Datasheet
18Mb / 225P
   M68HC11 Central Processing Unit (CPU)
logo
List of Unclassifed Man...
LEC-7388 ETC2-LEC-7388 Datasheet
216Kb / 2P
   High Performance OPS Module with Intel짰 Core??i3,i5, Celeron짰 CPU
OCE11100 ETC2-OCE11100 Datasheet
1Mb / 3P
   High performance with high CPU efficiency
logo
Zilog, Inc.
Z32F0641MCU ZILOG-Z32F0641MCU Datasheet
5Mb / 205P
   High Performance low-power Cortex-M3 core
logo
List of Unclassifed Man...
LEC-7388S ETC2-LEC-7388S Datasheet
200Kb / 2P
   High Performance Digital Signage System with Intel짰 Core??i3,i5, Celeron짰 CPU
logo
NXP Semiconductors
S32R274 NXP-S32R274 Datasheet
3Mb / 79P
   Safety core: Power Architecture짰 e200Z4 32-bit CPU with checker core
Rev. 5, 04/2019
logo
Lanner All Rights Reser...
LEC-2580 LANNER-LEC-2580 Datasheet
338Kb / 2P
   High-performance Box PC with Intel짰 6th Gen Skylake Core??i7/i5/i3 CPU
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC11E0CFNE2 FREESCALE-MC68HC11E0CFNE2 Datasheet
1Mb / 242P
   M68HC11 CPU, Power-saving stop and wait modes, Low-voltage devices available (3.0??.5 Vdc)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com