Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

F034-202 Datasheet(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F034-202
Description  Funk-Entstorfilter mit stromkompensierter Ringkerndrossel und nicht stromkompensierter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F034-202 Datasheet(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F034-202 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F034-202 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
F034-201/010
F034-202/010
F034-204/010
F034-206/010
F034-210/010
H
E
D
33
33
33
40
40
C
B
A
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Funk-Entstörfilter
mit stromkompensierter Ringkerndrossel und nicht stromkompensierter Stabkerndrossel
Radio-Interference Suppression Filters
with current-compensated ring core choke and iron core choke
Filtres d’antiparasitage
avec selfs à courant compensé sur noyau toroîdal et non-compensé
sur noyaux cylindrque
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X2, Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Entladewiderstand:
1 M0 bei 0,22 µF, 470 K bei 1 µF, 680 K bei 0,47µF
Ausführung:
Metallgehäuse (AI) mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Teile-Nr.
Part number
Référence
Bild
Picture
ill.
63,5
63,5
63,5
99,2
99,2
2 x 1,2 mH
2 x 0,27 mH
2 x
56 µH
2 x
56 µH
2 x
39 µH
51
51
51
84,4
84,4
60,4
74,7
74,7
95
95
70
84,7
84,7
105
105
30
40
40
40
50
I
II
II
III
III
0,22 µFX2
+ 2 x 4700 pFY
1
µFX 2 + 2 x 0,022 µFY
0,47 µFX 2 x 2 x 0,022 µFY
0,47 µFX 2 + 2 x 0,022 µFY
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Abmessungen / Dimensions
Nennstrom
Rated current
Courant nominal
2 x 22 mH
2 x 16 mH
2 x 8,2 mH
2 x 3,9 mH
2 x 3,9 mH
Weitere Kapazitäts- und Induktionswerte auf Anfrage / Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
1 A
2,5 A
4 A
6,3 A
10 A
Bild I
Fig. I
ill. I
Bild II
Fig. II
ill. II
Bild III
Fig. III
ill. III


Similar Part No. - F034-202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
F03 POWERBOX-F03 Datasheet
493Kb / 2P
   10 WATTS SINGLE & DUAL OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
XP Power Limited
F03 XPPOWER-F03 Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
Omron Electronics LLC
F03-15 OMRON-F03-15 Datasheet
596Kb / 6P
   Sensing Band
F03-16PE OMRON-F03-16PE Datasheet
175Kb / 2P
   Sensing Band
F03-16PS OMRON-F03-16PS Datasheet
202Kb / 2P
   Liquid Leakage Point Sensor
More results

Similar Description - F034-202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F033-600 EICHHOFF-F033-600 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744282102 WURTH-744282102 Datasheet
261Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
744281471 WURTH-744281471 Datasheet
178Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744282100 WURTH-744282100 Datasheet
261Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
744281100 WURTH-744281100 Datasheet
179Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
744282010 WURTH-744282010 Datasheet
260Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
744284100 WURTH-744284100 Datasheet
250Kb / 2P
   Stromkompensierter SMD Line Filter WE-SCC
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com