Selected language     English  ▼


K007-505 Datasheet(PDF) 4 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part No. K007-505
Description  Zweipol-Funk-Entstörkondensatoren Two-pole Radio Interference Suppression Capacitors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Homepage  http://www.eichhoff.com/
Logo 

   
 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennspannung:
AC 250 V
Nennstrom:
16 A
Kapazitätsabweichung:
r 20%
Kondensatorenklasse:
X1
Gehäuse:
Kunststoffbecher mit Metallasche
Klimakategorie:
25/100/21-C (IEC 60068-1)
Passive Entflammbarkeit:
C DIN EN 60384-14
Anschluß:
Netzseite:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm CuZn verz.
Geräteseite: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm CuZn verz.
Rast 5 W02-2+3
Weitere Anschluß- und Befestigungsvarianten auf Anfrage
Rated voltage:
AC 250 V
Rated current:
16 A
Capacitance tolerance:
r 20%
Capacitor class:
X1
Encapsulation:
plastic case with metal lug
Climatic category:
25/100/21-C (IEC 60068-1)
Flammability category:
C DIN EN 60384-14
Connections:
line:
fastons 6.3 x 0.8 mm CuZn tinned
machine: fastons 6.3 x 0.8 mm CuZn tinned
rast 5 W02-2+3
Other connections and mounting possibilities on demand
Tension nominale:
c.a. 250 V
Courant nominal:
16 A
Tolérance des capacités:
r 20%
Classe des condensateurs:
X1
Boîtier:
boîtier plastique avec patte métallique
Classification climatique:
25/100/21-C (IEC 60068-1)
Catégorie d’ inflammability:
C DIN EN 60384-14
Connexions:
ligne:
cosses plattes 6,3 x 0,8 mm CuZn étamées
machine: cosses plattes 6,3 x 0,8 mm CuZn étamées
rast 5 W02-2+3
D’ autres connexions et d’ autres possibilités de fixation sur demande




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl