Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

00110930040 Datasheet(PDF) 9 Page - Amphenol Corporation

Part # 00110930040
Description  PUSH-PULL CONNECTORS
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Direct Link  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

00110930040 Datasheet(HTML) 9 Page - Amphenol Corporation

Back Button 00110930040 Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation 00110930040 Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
7
REFERENTIEL
PART NUMBER TABLE
Référence AALBF
Description
Description
Equivalence norme
poids
Weight page
3357 0001 301
Serre câbles
Cable clamp
ABS 1019 - 005 A
6
3559 8000 000
Embase
Receptacle
5
3559 8001 000
Fiche
Plug
5
3559 0004 341
Capot de protection 3559
3559 protection cover
ABS 1152 - 005
6
3559 9108 000
Embase équipée du module SIM E0936 P
SIM E0936 P fitted receptacle
ABS 1152-004 AMC
5 + 16
3559 9109 000
Embase équipée du module SIM E0936 S
SIM E0936 S fitted receptacle
ABS 1152-004 AFC
5 + 16
3559 9110 000
Fiche équipée du module SIM E0936 P
SIM E0936 P fitted plug
ABS 1152-003 AMC
5 + 16
3559 9111 000
Fiche équipée du module SIM E0936 S
SIM E0936 S fitted plug
ABS 1152 - 003 AFC
5 + 16
3559 9112 000
Embase équipée du module SIM E0910 P
SIM E0910 P fitted receptacle
ABS 1152 - 004 CMC
5 + 16
3559 9113 000
Embase équipée du module SIM E0910 S
SIM E0910 S fitted receptacle
ABS 1152 - 004 CFC
5 + 16
3559 9114 000
Fiche équipée du module SIM E0910 P
SIM E0910 P fitted plug
ABS 1152 - 003 CMC
5 + 16
3559 9115 000
Fiche équipée du module SIM E0910 S
SIM E0910 S fitted plug
ABS 1152 - 003 CFC
5 + 16
3559 9116 000
Embase équipée du module SIM E0912 P
SIM E0912 P fitted receptacle
ABS 1152 - 004 BMC
5 + 16
3559 9117 000
Embase équipée du module SIM E0912 S
SIM E0912 S fitted receptacle
ABS 1152 - 004 BFC
5 + 16
3559 9118 000
Fiche équipée du module SIM E0912 P
SIM E0912 P fitted plug
ABS 1152 - 003 BMC
5 + 16
3559 9119 000
Fiche équipée du module SIM E0912 S
SIM E0912 S fitted plug
ABS 1152 - 003 BFC
5 + 16
3559 9120 000
Embase équipée du module SIM E2022 S N
SIM E2022 S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9121 000
Embase équipée du module SIM E2022 P N
SIM E2022 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9122 000
Embase équipée du module SIM E1220 S N
SIM E1220 S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9123 000
Embase équipée du module SIM E1220 P N
SIM E2022 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9124 000
Embase équipée du module SIM E0816 S N
SIM E0816 S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9125 000
Embase équipée du module SIM E0816 P N
SIM E0816 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9126 000
Embase équipée du module SIM ES0816 P N
SIM ES0816 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9127 000
Embase équipée du module SIM E0412 S N
SIM E0412 S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9128 000
Embase équipée du module SIM E0412 P N
SIM E0412 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9129 000
Embase équipée du module SIM ES0412 P N
SIM ES0412 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9130 000
Embase équipée du module SIM E0108 S N
SIM E0108 S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9131 000
Embase équipée du module SIM E0108 P N
SIM E0108 P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9132 000
Embase équipée du module SIM E0108 Q S N SIM E0108 Q S N fitted receptacle
5 + 16
3559 9133 000
Embase équipée du module SIM E0108 Q P N SIM E0108 Q P N fitted receptacle
5 + 16
3559 9134 000
Fiche équipée du module SIM E2022 S N
SIM E2022 S N fitted plug
5 + 16
3559 9135 000
Fiche équipée du module SIM E2022 P N
SIM E2022 S N fitted plug
5 + 16
3559 9136 000
Fiche équipée du module SIM E1220 S N
SIM E1220 S N fitted plug
5 + 16
3559 9137 000
Fiche équipée du module SIM E1220 P N
SIM E1220 P N fitted plug
5 + 16
3559 9138 000
Fiche équipée du module SIM E0816 S N
SIM E0816 S N fitted plug
5 + 16
3559 9139 000
Fiche équipée du module SIM E0816 P N
SIM E0816 P N fitted plug
5 + 16
3559 9140 000
Fiche équipée du module SIM ES0816 P N
SIM ES0816 P N fitted plug
5 + 16
3559 9141 000
Fiche équipée du module SIM E0412 S N
SIM E0412 S N fitted plug
5 + 16
3559 9142 000
Fiche équipée du module SIM E0412 P N
SIM E0412 P N fitted plug
5 + 16
3559 9143 000
Fiche équipée du module SIM ES0412 P N
SIM ES0412 P N fitted plug
5 + 16
3559 9144 000
Fiche équipée du module SIM E0108 S N
SIM E0108 S N fitted plug
5 + 16
3559 9145 000
Fiche équipée du module SIM E0108 P N
SIM E0108 P N fitted plug
5 + 16
3559 9146 000
Fiche équipée du module SIM E0108 Q S N
SIM E0108 Q S N fitted plug
5 + 16
3559 9147 000
Fiche équipée du module SIM E0108 Q P N
SIM E0108 Q P N fitted plug
5 + 16
Les contacts sont à commander séparément
Contacts to be ordered separately


Similar Part No. - 00110930040

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
001101-0065 MOLEX11-001101-0065 Datasheet
23Kb / 1P
   Hand Crimper
001101-0068 MOLEX11-001101-0068 Datasheet
22Kb / 1P
   Hand Crimper
001101-0088 MOLEX11-001101-0088 Datasheet
22Kb / 1P
   Hand Crimper
001101-0097 MOLEX11-001101-0097 Datasheet
22Kb / 1P
   Hand Crimper
001101-0117 MOLEX11-001101-0117 Datasheet
22Kb / 1P
   Hand Crimper
More results

Similar Description - 00110930040

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
HR10-10P-12S ETC1-HR10-10P-12S Datasheet
2Mb / 20P
   Push-Pull Connectors
logo
AVX Corporation
006200167032800 AVX-006200167032800 Datasheet
2Mb / 36P
   pUSH-pULL CONNECTORS
logo
List of Unclassifed Man...
HR10A-TC-02 ETC2-HR10A-TC-02 Datasheet
2Mb / 20P
   Push-Pull Connectors
logo
Hirose Electric
RP17-13P-12PC HIROSE-RP17-13P-12PC Datasheet
266Kb / 6P
   Push-Pull Lock Connectors
logo
List of Unclassifed Man...
EPRC05 ETC2-EPRC05 Datasheet
343Kb / 2P
   Push-Pull Circular connectors
2018/12
logo
Hirose Electric
RP17-13P-12PC HIROSE-RP17-13P-12PC_1 Datasheet
365Kb / 6P
   Push-Pull Lock Connectors
HR25A HIROSE-HR25A Datasheet
714Kb / 8P
   Miniature Push-Pull Circular Connectors
HR25A-7P-8P HIROSE-HR25A-7P-8P Datasheet
813Kb / 9P
   Miniature Push-Pull Circular Connectors
RM515EPA-10PC HIROSE-RM515EPA-10PC Datasheet
301Kb / 7P
   Push-Pull Circular Plastic Connectors
RP13 HIROSE-RP13 Datasheet
855Kb / 12P
   Plastic Push-Pull Lock Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com