Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

749050010A Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749050010A
Description  Spezifikation f체r Freigabe specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749050010A Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749050010A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749050010A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749050010A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
= Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Indukivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
/ Turns ratio
-3,0
-2,0
-18,0
-13,1
-8,3
-7,0
-6,1
-30
-22
CT
-40
dB
min.
CT
-30
dB
min.
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial/ contact plating
Gehäuse / case
Verguss / potting
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
Mle
2011-08-11
...............................................
KSc
2010-06-15
Geprüft / checked
Name
Datum / date
Version 2
dB
UL94-V0
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
Cu-Ni-Sn
OCL
Insertion Loss
100kHz / 100mV
IL
TR
Unterschrift / signature
UL94-V0
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
1-100MHz
Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
..................................................
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
Kontrolliert / approved
Version 1
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
10G BaseT
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
12.00 typ.
200-300MHz
300-400MHz
400-500MHz
Return Loss
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2011-10-24
min.
749050010A
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
Kunde / customer :
LAN-Übertrager WE-LAN
LAN-Transformer WE-LAN
Artikelnummer / part number :
350
1-40MHz
100k-650MHz
100k-100MHz
RL
dB
min.
1-250MHz
250-500MHz
100-500MHz
Crosstalk
min.
dB
CMR
Common Mode
Rejection
15.00 max.
6,60 max.
13.97 max.
Testbedingungen /
test conditions
µH
min.
40-100MHz
WE
A
P/N
YYWW
24 x 0,64
11 x 0,99
10,89
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 749050010A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749050010U WURTH-749050010U Datasheet
202Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN 10G
More results

Similar Description - 749050010A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
744761033A WURTH-744761033A Datasheet
133Kb / 1P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402800033 WURTH-74402800033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
742792115 ETC2-742792115 Datasheet
148Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7490220122 WURTH-7490220122 Datasheet
216Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com