Electronic Components Datasheet Search |
|
1-1105051-1 Datasheet(PDF) 87 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
1-1105051-1 Datasheet(HTML) 87 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
87 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 85 Bezeichnung Description 2-1103204-3 0-1103089-1 2-1103206-3 0-1103090-1 HN.2D.42.Sti.C HN.2D.42.Bu.C HMX.8/24.Sti.C HMX.8/24.Bu.C Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Buchseneinsatz Male insert Female insert Bestelltext Designation HN.2D.42; HMX8/24 Kontakteinsätze/Contact inserts Baugröße/Size 4 Crimpanschluss für gedrehte HN.D/HE Crimpkontakte Crimp terminal for screw machined HN.D/HE crimp contacts Kontaktzahlen No. of contacts 250 V/10 A; 400V/16A + 250V/10A 42; 8/24 + Montageausschnitt Panel cut-out 63 57 M3x10 33 27 35 1 36 7 42 36 27 20 M3 50 57 65 36 1 42 7 57 63 M3x10 35.5 33 27 63 57 M3x10 33 27 35 1 36 7 42 36 27 20 M3 50 57 65 Stifteinsatz/Male insert Buchseneinsatz/Female insert Crimpanschluss/Crimp terminal Maßbild mm/Dimensions mm Sti Bu M3x10 *19,5 A B C D E 27 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm Sti Bu M3x10 A B C D E 16 *22,3 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 24 mm Kontaktanordnung Anschlußseite Stift Contact arrangement Male insert Kontaktanordnung Anschlußseite Buchse Contact arrangement Female insert Maße/Dimensions AB C DE mm 57 63 34 35,5 37 Passende Crimpakontakte Power siehe Seite 37, passende Crimpakontakte Signal siehe Seite 34 Suitable Crimp contacts power see page 37, suitable Crimp contacts signal see page 34 Passende Crimpakontakte siehe Seite 34 Suitable Crimp contacts see page 34 12 34 56 78 9 12 29 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 29 32 |
Similar Part No. - 1-1105051-1 |
|
Similar Description - 1-1105051-1 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |