Electronic Components Datasheet Search |
|
2-1105051-1 Datasheet(PDF) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2-1105051-1 Datasheet(HTML) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
28 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 26 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Technische Kennwerte Serie HF/Technical specifications Series: HF Crimphülse • Optimale Materialanpassung entspre- chend der Kundenapplikation • Anpassung auf spezielle Leiterquerschnitte und Verarbeitungswerkzeuge • Verwendung der gleichen Crimphülse für Stift-, Buchsen- und Erdkontakt • Robuste widerstandsfähige Crimphülse für vielfältige Industrieapplikationen Stiftkontakt Kontaktträger Adapter Crimphülse Stift-/ Buchsenkontakt • Verschleißarmes Basismaterial • Austausch der Einzelteile durch modula- ren Aufbau • Oberflächenveredlung gemäß Kundenapplikationsforderung • Reduzierung der Steck-/Ziehkräfte um 30% • Erhöhung der Steckzyklen um 50% • Variable Anschlußtechnik Crimp ferrule • Optimum material adaptation according to customer’s application • Adaptation to special customer wire size and crimping tools • Same crimp ferrule for male, female and grounding contact • Robust crimp ferrule for toughindustrial applications Male contact Insulating material plastic Adapter Crimp ferrule Male/female contact • Wear-resistant basic material • Worn parts can be individually exchan- ged • Surface coating according to customer application • 30% reducted mating and pulling forces • 50% increase of making cycles • Variable wire termination Bemessungsstrom 350 A Bemessungsspannung 1000 V~, Isolationsgruppe C Prüfspannung 3 (C) Prüfspannung Ueff 3 kV Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ Isolationswiderstand ≥ 1010Ω Temperaturbereich - 40°C + 125°C Die obere Grenztemperatur schließt die Kontakterwärmung und Erwärmung durch Umgebungstemperatur ein Kabel Anschluß Crimpanschluß 50 - 150 mm2 Werkstoffe Kontakteinsätze thermoplastischer Formstoff glasfaserverstärkt (UL-gelistet) V-0 Kontaktelemente Kupferlegierung Kontaktoberfläche hartversilbert Rated current 350 A Rated voltage 1000V~, insulation group C Test voltage 3 (C) Test voltage Urms 3 kV Volume resistance ≤ 1 mΩ Insulation resistance ≥ 1010Ω Temperature range - 40°C + 125°C The maximal limit temperature includes contact heat-up and heat-up caused by ambient temperature. Wire termination Crimp terminal 50 - 150 mm2 Materials Contact inserts thermoplastic material glass-fibre reinforced (UL listed) V-O Contact elements copper alloy Contact surfaces hard-silver-plated Kontaktzahlen/ No. of contacts Baugröße/ Size 8 14 23 35 48 34 6 8 8 |
Similar Part No. - 2-1105051-1 |
|
Similar Description - 2-1105051-1 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |