Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3-1105051-1 Datasheet(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 3-1105051-1
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

3-1105051-1 Datasheet(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 3-1105051-1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105051-1 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
15
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Dreiphasige Systeme
230/400**
277/480**
400/690**
1000
Einphasige Systeme
im Mittelpunkt
120 bis 240
Betriebsmittel an der
Einspeisung der
Installation
(Überspannungs-
Kategorie lV)
4
6
8
12
Betriebsmittel als Teil
der festen Installation
(Überspannungs-
Kategorie lll)
2,5
4
6
8
Betriebsmittel zum
Anschluss an die
feste Installation
(Überspannungs-
Kategorie ll)
1,5
2,5
4
6
Besonders
geschützte
Betriebsmittel
(Überspannungs-
Kategorie l)
0,8
1,5
2,5
4
Nennspannung des
Stromversorgungssystems *) in V
Bemessungs-Stoßspannung in kV (1,2/50ms) für
Bemessungs-Stoßspannung für Betriebsmittel (Tabelle 1)
*) ausgewählte Spannungswerte
**) der / Strich bzeichnet ein Dreiphasen-Leitersystem. Der tiefere Wert ist die Spannung Leiter zu Neutralleiter, wärend der höhere Wert
die Spannung Leiter zu Leiter ist
Bemessung der Luftstrecken
Schema zur Ermittlung der Luftstrecken
Nennspannung der
Stromversorgung
Bemessungs-Stoßspannung
nach Tabelle 1
Bemessungs-Stoßspannung
Überspannungskategorie
i.d.R.. III
Mindestluftstrecke L
nach Tabelle 2 a
L mit Höhenkorrekturfaktor nach
Tabelle 2 b multiplizieren
Luftstrecke L
in mm
Verschmutzungsgrad
i.d.R. 3, jedoch darf lt. EN 61984
eine Klasse kleiner gewählt werden,
wenn das Gehäuse min. die
Schutzart min. IP 54 aufweist.
Höhe
> 2000 m
NN


Similar Part No. - 3-1105051-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
3-1105653-8 TEC-3-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Similar Description - 3-1105051-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com