Selected language     English  ▼


0-1102855-6 Datasheet(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. 0-1102855-6
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 10 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
8
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Serie
Series
Merkmale
Features
IP
Verriegelung
Locking
system
HB
Breite
Standard
Serie
wide
standard
series
65
VS
LB
ZB
HD
Hohe
Standard
Serie
High
standard
Series
65
VS
LB
ZB
HIP-K
Druckdicht
Korrosions-
geschützt
pressure
tight
Corrosion
protected
68
SV
EMV-K
Störspann-
ungssicher
Druckdicht
Korrosions-
geschützt
EMC Dense
and
pressure
tight
Corrosion
protected
68
SV
Serie
Series
Elektr.
Kennwerte
nach VDE
Last/Signal
Rating
according
VDE
Power/
signal
Polzahl
Poles
Verschmut-
zungsgrad
Degree of
pollution
Anschluss-
art
Type of ter-
minals
Weitere
Normen
Additional
standards
HSS.2
500V/63A
2
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HSK.2
1000V/40A
2
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HF
Störspann-
ungssicher
Druckdicht
EMC Dense
and
pressure
tight
Corrosion
protected
68
SV
Rahmen
Frame
HSK.3
690V/40A
3
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HE 5 SC
400V/16A
5
3
Spring
Clamp
DIN VDE
0627
EN 61984
VS = 2 Verschlussbüge /2 lever locking
LB = 1 Längsbügel/1 locking lever
ZB = 1 Zentralbügel/1 central locking
SV = 2 Schrauben/2 Screws
Kontakteinsätze/Contact Inserts
Gehäuse/Hoods
3
4
6
8
10
12
73–78
87–90
114–124
139–149
160–165
172–174
73–78
87–97
115–124
139–149
78–80
98–99
125–126
150–151
78–80
98–99
125–126
150–151
176
176
72 + 211
86 + 211
114 + 212
138 + 212
Seite
Page
204
204
205
205
Seite
Page
Seite
Page
Seite
Page
Seite
Page
Seite
Page
Seite
Page
Baugröße
Size




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl