Selected language     English  ▼


0-1102855-6 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. 0-1102855-6
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 7 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
5
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
HVT
400V
16A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HSB
400V
35A
3
Screw
DIN VDE
0627
EN 61984
HSK
6/36
690V/
250V
40A/10A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HMX
12/2
500V/
250V
40A/10A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HMX
6/12
690V/
400V
40A/10A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HSS
600V/
400V
63A/16A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HMX
(4/0, 4/2)
690V
400V
80A/16A
3
Screw
DIN VDE
0627
EN 61984
HSK
4/2
500V/
400V
40A/16A
3
Screw
DIN VDE
0627
EN 61984
HMX
8/24
400V/
250V
16A/10A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HF 8
1000V
250A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HF 13
3000V
350A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HG-Q8
500V
16A
Crimp
ISO
23570-3
HG-
Q4+2
690V
40A
Crimp
ISO
23570-3
HG-Q10
400V
20A
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
HN.2D
250V
10A
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
70
85
109
135
157
169
24
42
72
108
144
216
68
83
108
134
8
14
23
35
48
113
156
6
12
111
6/36
112
12/2
112
6/12
137
8/2
113
137
4/0
4/2
4/8
71
4/2
85
8/24
175
4
175
4
55
8
55
4/2
55
10
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page
Pole Seite
Pos. Page




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl