Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3-1105100-2 Datasheet(PDF) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 3-1105100-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

3-1105100-2 Datasheet(HTML) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 3-1105100-2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105100-2 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
31
Crimpkontakte/Crimp contacts
Die moderne Crimp-Anschlußtechnik weist
gegenüber Schraub- oder Lötanschlüssen
wesentliche technische und wirtschaftliche
Vorteile auf.
Zum Crimpen werden ein- oder mehrdrähtige
Leiter eingesetzt. der Crimpvorgang kann durch
Crimp-Handzangen oder für die Serienfertigung
mit halb- oder vollautomatischen
Crimpmaschinen erfolgen. Mit Vollautomaten
geschieht das Abisolieren der Leiter und das
Crimpen der Kontakte maschinell in einem
Arbeitsgang. Mit Hilfe dieser Crimpwerkzeuge
wird der Anschlußbereich des Crimpkontaktes
verformt und somit eine feste, gasdichte
Verbindung mit dem Leiter hergestellt.
HTS bietet wirtschaftliche und technische Vorteile
mit zwei weltweit verbreiteten Crimpsystemen:
• Präzisions-gedrehte HE, HN.D, HVT, HSM, HSL
und HSS-Massiv-Crimpkontakte.
• Präzisions-gestanzte HD.M-Crimpkontakte.
1. Die gleichbleibende Crimpqualität garantiert
einen konstanten Durchgangswiderstand.
2. Korrosionsfestigkeit durch annähernde
Kaltverschweißung.
3. Vorkonfektionierung von Kabelbäumen mit
Crimpkontakten.
4. Wesentlich höhere Verdrahtungs-
geschwindigkeit.
5. Das Lösen bereits gesteckter Kontakte ist mit
speziellem Lösewerkzeug möglich.
Auswahlhilfe Silber/Goldkontakte:
Die Auswahl o.g. Materialien sollte vor folgendem
Hintergrund stattfinden:
Verschleiß ist auf Grund der Härte der Gold-
oberfläche bei vergoldeten Kontakten geringer,
was auch höhere Steckzyklen erlaubt. Auch ist die
Steckkraft ist bei vergoldeten Kontakten geringer.
Das Widerstandsverhalten bei Gold ist konstanter
aufgrund der geringeren Reaktionsfreudigkeit:
Silber reagiert mit Schwefel und bildet eine dünne
Oxidschicht aus. Diese Schicht wird beim Stecken
problemlos durchbrochen bzw. von größeren
Strömen „verbrannt“.
Unserer Erfahrung nach ist ein Einsatz von
Goldkontakten nur bei Signal-Stömen und -Span-
nungen aufgrund des sehr konstanten (zeitlich)
Widerstandsverhalten notwendig.Bei Anwen-
dungen >5mA und >5V ist der Einsatz von
Silberkontakten aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvoller.
In nebenstehender Grafik ist diese
Strom/Spannungs Auswahl zusammengefaßt.
Spez. Widerstand: Gold: 0,022 Vmm_/m
Silber: 0,015 Vmm_/m
State-of-the-Art crimping technology is superior
to screw or solder terminals compared to tech-
nical and economic perspectives.
Solid or multi strand conductors can be used
for crimping. Crimping is done with manual
crimping tools or semi-automatic crimping
machines. Fully automatic machines perform all
processes from stripping the conductor to crim-
ping the contacts in a single step. The crimping
tools connect the contact and the conductor by
applying pressure to the connection area of the
contact, thus creating a reliable, gas-tight ter-
mination.
HTS offers technical and economic advantages
with two world-wide proven and acknowledged
crimping systems:
• precision-screw machined solid crimp
contacts HE, HN.D, HVT, HSM, HSL and HSS.
• precision-stamped HD.M crimp contacts
1. The constant crimp quality ensures a con-
stant resistance.
2. Connection is almost cold-welded, giving cor-
rosion resistance to the termination.
3. Preparation of cable harness with crimp
contacts.
4. Faster termination times.
5. Crimped contacts can be removed with a
special tool.
How to choose between silver- or gold-plated
contacts:
The choice of either silver- or gold-plated contacts
should be made considering the following:
The surface of gold-plated contacts is harder,
which means less wear and tear and enables hig-
her mating cycles. The mating force of gold-plated
contacts is lower as well.
Gold's resistance performance is more constant
due to its low reactivity. Silver reacts with sulphur
and forms a thin oxidation layer. When mating this
layer can be broken through or 'burnt off' by hig-
her currents.
Our experience has shown that the use of gold-
plated contacts is only necessary with signal cur-
rents and voltages when very constant resistance
performance is required. From an economic point
of view it makes more sense to use silver-plated
contacts for applications of >5mA and >5V.
The graphic shown left is the current/voltage
choice.
Resistance: Gold: 0,022 Vmm_/m
Silver: 0,015 Vmm_/m
Schliffbilder einer Crimpstelle
Cross sections of crimp contacts
F-Crimpung für HD.M-Kontakte
F crimp for HD.M contacts
Vierkant Crimpung
Square section crimping
Silber Kontakt
Silver contact
Gold Kontakt
Gold contact
5mA
5V
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors


Similar Part No. - 3-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
3-1105653-8 TEC-3-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Similar Description - 3-1105100-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com