Electronic Components Datasheet Search |
|
3-1105100-2 Datasheet(PDF) 86 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3-1105100-2 Datasheet(HTML) 86 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
86 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 84 Bezeichnung Description 2-1103008-3 2-1103009-3 HD.24.Sti.C HD.24.BU.C Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Buchseneinsatz Male insert Female insert Bestelltext Designation HD.24 Kontakteinsätze/Contact inserts Baugröße/Size 4 Crimpanschluss für gestanzte HD-M Crimpkontakte Crimp terminal for stamped HD-M crimp contacts Kontaktzahlen No. of contacts 250 V/10 A 24 + Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35 Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable Crimping tools see page 35 Montageausschnitt Panel cut-out M3 M3x10 64 57 48 57 64 33 27 2-1103008-3 M3 M3x10 64 48 57 64 57 33 27 2-1103009-3 57 63 27 33 M3x10 35 19,8 1 10 5 14 36 27 20 M3 50 57 65 Stifteinsatz/Male insert Buchseneinsatz/Female insert Crimpanschluss/Crimp terminal Maßbild mm Dimensions mm Sti Bu M3x10 *19,5 A B C D E 27 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm Sti Bu M3x10 A B C D E 16 *22,3 *Abstand für sichere Kontaktgabe max. 24 mm Kontaktanordnung Anschlußseite Stift Contact arrangement Male insert Kontaktanordnung Anschlußseite Buchse Contact arrangement Female insert Maße/Dimensions AB C DE mm 57 64 33 35 35 |
Similar Part No. - 3-1105100-2 |
|
Similar Description - 3-1105100-2 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |