Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

2-1105301-1 Datasheet(PDF) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2-1105301-1
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

2-1105301-1 Datasheet(HTML) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 2-1105301-1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers 2-1105301-1 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
12
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Elektrische Betriebsmittel müssen aus Sicherheitsgründen gegen Einflüsse von außen geschützt werden. Diese Aufgabe übernehmen
Gehäuse, die das elektrische Betriebsmittel gegen Berührung, das Eindringen von festen Fremdkörpern, Staub, Feuchtigkeit oder Wasser
schützen. Die Norm IEC 529 mit dem Titel „Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ bildet die Grundlage für die Bestimmung und
Kennzeichnung der Schutzart eines Gehäuses
Der Umfang der Schutzes (Schutzart) durch ein Gehäuse wird mittels genormter Prüfverfahren nachgewiesen. Zur Einteilung verschiede-
ner Gehäuse bezüglich ihrer Schutzart wird ein Bezeichnungssystem verwendet. Das Bezeichnungssystem besteht aus den Code-
Buchstaben IP und zwei nachfolgenden Kennziffern.
Zusammensetzung des IP – Code (International bzw. Ingress Protection)
IP
56
Code Buchstabe
Kennziffer 1
Kennziffer 2
Die erste Kennziffer gibt den Berührungs- und Fremdkörperschutz, die zweite den Schutz des Gehäuses gegen das Eindringen von
Wasser an. Die folgende Tabelle enthalten Kurzbeschreibung sowie Definitionen der einzelnen Kennziffern des IP-Codes.
Bedeutung der ersten Kennziffer
Die erste Kennziffer gibt an, inwieweit das Gehäuse Personenschutz gewährleistet. Dieser Schutz wird erreicht, indem das Eindringen
eines Körperteils (oder eines Gegenstandes der von einer Person gehalten wird) in das Gehäuse verhindert wird.
Gleichzeitig gewährt das Gehäuse dem Betriebsmittel Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern.
Dies ist der Grund dafür, dass es zu jeder ersten Kennziffer 2 Beschreibungen und 2 Definitionen gibt.
Schutzarten von elektrischen Betriebsmitteln
Erste
Kennziffer
Schutzgrad gegen Zugang von gefährlichen Teilen und gegen feste Fremdkörper
Kurzbeschreibung
Definition
Nicht geschützt
-Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø 50mm
-Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen
mit dem Handrücken.
-Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm
Durchmesser
-Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen
mit einem Finger
-Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 2,5mm
-Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen
mit einem Werkzeug
-Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 1,0mm
Durchmesser.
-Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen
mit einem Draht
Staubgeschützt
Staubdicht
Kugel mit Ø 50mm darf nicht voll eindringen
Prüffinger mit Ø 12mm muss ausreichend Abstand von
gefährlichen Teilen haben.
Prüfsonde mit Ø 2,5mm Durchmesser
darf nicht eindringen.
Prüfsonde mit Ø 1mm Durchmesser
darf nicht eindringen.
Eindringen von Staub wird nur soweit verhindert, dass
dieser das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder
die Sicherheit nicht beeinträchtigt.
Kein Eindringen von Staub.
0
1
2
3
4
5
6


Similar Part No. - 2-1105301-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
2-1105301-1 MACOM-2-1105301-1 Datasheet
85Kb / 1P
   SOCKET CONTACT SERIES HVT
More results

Similar Description - 2-1105301-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com