Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

9-6437287-9 Datasheet(PDF) 41 Page - Tyco Electronics

Part # 9-6437287-9
Description  SUPER SEAL CONNECTOR
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

9-6437287-9 Datasheet(HTML) 41 Page - Tyco Electronics

Back Button 9-6437287-9 Datasheet HTML 33Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 34Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 35Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 36Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 37Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 38Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 39Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 40Page - Tyco Electronics 9-6437287-9 Datasheet HTML 41Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 41 page
background image
Product Specification
108-78140
Rev. A8
41 of 41
表7
吐出水圧
784.532N/cm
2
(洗浄機設定値)
吐出水量
600l/h以上
ノズルからの距離
300mm
洗浄時間
30
sec
10.
試験条件
(1)
試験に使用するコンタクト及びコネクタは、
ランダムに抜き取ったものとする。
(2)
試験に使用するコンタクトに取りつける電線は、指示ある場合を除き、装着可
能な最大サイズの電線を取り付けるものとし、長さはその都度決定する。
(3)
試験に使用する電線は、試験に規定する温度条件に対し十分な耐熱性を有し、
又、各溶媒に対し著しい絶縁抵抗の劣化が生じない被覆材質を用いること。
(4)
試験は、指示ある場合を除き常温常湿で行うものとする。
(5)
試験は、指示ある場合を除きコネクタを嵌合させた状態で行うものとする。
(6)
試験条件中の公差は、指示のない場合は±10%とする。
(7)
試料数は、その都度決定する。
(8)
各試験の測定は、2極以上行うこと。
11.
梱包及び表示
梱包形態は、適切な数量を1ユニットとして運搬及び保管に際して損傷のないよう荷
造りを施して次の内容を明示する。
品名またはカタログNo.
数量
製造社名または略名
製造年月日またはロットNo.


Similar Part No. - 9-6437287-9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
9-6437287-9 MACOM-9-6437287-9 Datasheet
505Kb / 3P
   SUPER SEAL CONNECTOR CAP HOUSING 26POS. ASSY
More results

Similar Description - 9-6437287-9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
9-1437287-8 MACOM-9-1437287-8 Datasheet
505Kb / 3P
   SUPER SEAL CONNECTOR CAP HOUSING 26POS. ASSY
logo
Vishay Siliconix
ST220100 VISHAY-ST220100 Datasheet
86Kb / 4P
   Super Tan® Wet Tantalum Capacitors with Hermetic Seal
Revision: 17-Jul-08
logo
PHOENIX CONTACT
2203749 PHOENIX-2203749 Datasheet
75Kb / 4P
   Seal - DCS D-SEAL 3,0MM
09/12/2020
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-PG11-FKD PF-VAZ-PG11-FKD Datasheet
96Kb / 1P
   Seal
logo
PHOENIX CONTACT
1400374 PHOENIX-1400374 Datasheet
65Kb / 3P
   Seal - VS-ASI-FC-SEAL-HP
09/11/2020
logo
Tyco Electronics
016213-000 MACOM-016213-000 Datasheet
103Kb / 1P
   FEEDTHROUGH SEAL
logo
Rosenberger Hochfrequen...
59K14B-1M4 ROSENBERGER-59K14B-1M4 Datasheet
538Kb / 1P
   CABLE SEAL
02Z101-000 ROSENBERGER-02Z101-000 Datasheet
90Kb / 2P
   GLASS-SEAL
logo
PHOENIX CONTACT
1410695 PHOENIX-1410695 Datasheet
58Kb / 2P
   Seal - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD
logo
Rosenberger Hochfrequen...
08Z101-00A ROSENBERGER-08Z101-00A Datasheet
174Kb / 2P
   Glass Seal
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com