Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

VJ0603G1R8DXAAT Datasheet(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Part # VJ0603G1R8DXAAT
Description  Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISHAY [Vishay Siliconix]
Direct Link  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VJ0603G1R8DXAAT Datasheet(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VJ0603G1R8DXAAT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
VJ Commercial Series
www.vishay.com
Vishay Vitramon
Revision: 06-May-13
5
Document Number: 45199
For technical questions, contact: mlcc@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
RoHS-compliant
•• Paper tape • Plastic tape
(1) See soldering recommendations within this data book, or visit www.vishay.com/doc?45034
SELECTION CHART
DIELECTRIC
C0G (NP0)
STYLE
VJ0402
VJ0603
VJ0805
VJ1206 (1)
VJ1210 (1)
CASE CODE
0402
0603
0805
1206
1210
VOLTAGE (VDC)
25
50
100
50
100 200
50
100
200
500
50
100
200
500
630
50
100
200
500
630
VOLTAGE CODE
X
A
B
A
B
C
A
B
C
E
A
B
C
E
L
A
B
C
E
L
CAP. CODE
CAP.
1R0
1.0 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R2
1.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R5
1.5 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1R8
1.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
2R2
2.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
2R7
2.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
3R3
3.3 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
3R9
3.9 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
4R7
4.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5R6
5.6 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
6R8
6.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
8R2
8.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
100
10 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
120
12 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
150
15 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
180
18 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
220
22 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
270
27 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
330
33 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
390
39 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
470
47 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
560
56 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
680
68 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
820
82 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
101
100 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
121
120 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
151
150 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
181
180 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
221
220 pF
••
••
••
••
••
••
••
271
270 pF
••
••
••
••
••
331
330 pF
••
••
••
••
••
391
390 pF
••
••
••
••
••
471
470 pF
••
••
••
561
560 pF
••
••
••
681
680 pF
••
••
••
821
820 pF
••
••
••
102
1.0 nF
••
••
••
122
1.2 nF
••
152
1.5 nF
••
182
1.8 nF
222
2.2 nF
272
2.7 nF
332
3.3 nF
392
3.9 nF
472
4.7 nF
562
5.6 nF
682
6.8 nF
822
8.2 nF
103
10 nF
123
12 nF
153
15 nF
183
18 nF
223
22 nF
273
27 nF
333
33 nF
393
39 nF
473
47 nF
563
56 nF


Similar Part No. - VJ0603G1R8DXAAT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
VJ0603G1R0BXSC VISHAY-VJ0603G1R0BXSC Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
VJ0603G1R0BXSP VISHAY-VJ0603G1R0BXSP Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
VJ0603G1R0BXYC VISHAY-VJ0603G1R0BXYC Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
VJ0603G1R0BXYP VISHAY-VJ0603G1R0BXYP Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
VJ0603G1R0CXSC VISHAY-VJ0603G1R0CXSC Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
More results

Similar Description - VJ0603G1R8DXAAT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
VJ0805A391JXAAT VISHAY-VJ0805A391JXAAT Datasheet
78Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 23-Sep-09
logo
Kemet Corporation
03029BX222ZJZC7189 KEMET-03029BX222ZJZC7189 Datasheet
482Kb / 4P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C1206C104J3JACTU KEMET-C1206C104J3JACTU Datasheet
1Mb / 20P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
Vishay Siliconix
VJ1206A102JXCAT VISHAY-VJ1206A102JXCAT Datasheet
168Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 06-May-13
VJ0402A100KXXPW1BC VISHAY-VJ0402A100KXXPW1BC Datasheet
199Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 27-Mar-13
VJ0805Y104KXAAT VISHAY-VJ0805Y104KXAAT Datasheet
168Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 06-May-13
logo
Kemet Corporation
C1210R225K3RACT050 KEMET-C1210R225K3RACT050 Datasheet
1Mb / 22P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
Vishay Siliconix
CDR-MIL-PRF-55681 VISHAY-CDR-MIL-PRF-55681_17 Datasheet
118Kb / 12P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 25-Jul-17
logo
Kemet Corporation
C1206C104J3GACAUTO KEMET-C1206C104J3GACAUTO Datasheet
1Mb / 19P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
logo
Vishay Siliconix
VJ0805Y683KXXCW1BC VISHAY-VJ0805Y683KXXCW1BC Datasheet
187Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 07-Nov-13
VJ0805Y102KXAAC31 VISHAY-VJ0805Y102KXAAC31 Datasheet
178Kb / 21P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
Revision: 04-May-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com