Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4688 Datasheet(PDF) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4688
Description  Asynchronous Stereo CODEC with Capless Line I/O
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4688 Datasheet(HTML) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4688 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4688 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 36 page
background image
[AK4688]
MS1420-J-00
2012/05
- 1 -
AK4688は1チップステレオCODECです。
内蔵するADC/DACのインターフェースは24bitまでの入出力デ
ータと非同期動作に対応しています。ライン入力に対応した入力プリアンプは外付け抵抗により入力レ
ンジを自由に設定可能です。内蔵のチャージポンプにより3.3Vの単一電源でグランドリファレンスの
2Vrms入出力に対応し、ACカップリングキャパシタやミュート回路などの外付け部品を削減することが
できます。AK4688はADCに99dB、DACに105dBのダイナミックレンジを持ち、Blu-ray レコーダなど
のディジタルレコーディングシステムやディジタルTV、ホームシアターシステムに最適です。
ADC, DAC非同期動作対応
ライン入力用 キャップレスステレオプリアンプ
2ch 24bit ADC
- 64倍オーバサンプリング
- サンプリング周波数: 最大48kHz
- 直線位相ディジタルフィルタ内蔵
- S/(N+D): 83dB
- ダイナミックレンジ, S/N: 99dB
- オフセットキャンセル用ディジタルHPF
2ch 24bit DAC
- 128倍オーバサンプリング
- サンプリング周波数: 最大192kHz
- 24ビット8倍ディジタルフィルタ
- S/(N+D): 95dB
- ダイナミックレンジ, S/N: 105dB
- ディエンファシスフィルタ内蔵
強ジッタ耐力
マスタクロック入力
:
256fs, 384fs, 512fs 768fs (fs=32kHz
∼ 48kHz)
128fs, 192fs, 256fs 384fs (fs=64kHz
∼ 96kHz)
128fs, 192fs (fs=128kHz ~ 192kHz)
2ポートオーディオI/F (PORT1, PORT2)
- マスタ/スレーブモード対応(PORT1)
- I/Fフォーマット:
前詰め
, 後詰め(16bit, 24bit), I
2S (PORT1, PORT2)
ハードウェア コントロール
/ I
2C-bus コントロール対応
電源電圧
:
- Digital I/O and Charge Pump: 3.0V
∼ 3.6V
- ADC Analog: 3.0V
∼ 3.6V
- DAC Analog: 3.0V
∼ 3.6V
パッケージ
: 36pin QFN
AK4688
Asynchronous Stereo CODEC with Capless Line I/O


Similar Part No. - AK4688

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4682 AKM-AK4682 Datasheet
680Kb / 43P
   Multi-channel CODEC with 2Vrms Stereo Selector
AK4682EQ AKM-AK4682EQ Datasheet
680Kb / 43P
   Multi-channel CODEC with 2Vrms Stereo Selector
AK4683 AKM-AK4683 Datasheet
1Mb / 82P
   Asynchronous Multi-Channel Audio CODEC with DIR/T
AK4683 AKM-AK4683 Datasheet
1Mb / 55P
   24bit CODEC that has two channels of ADC and four channels of DAC with internal DIR, DIT
AK4683 AKM-AK4683 Datasheet
980Kb / 83P
   Asynchronous Multi-Channel Audio CODEC with DIR/T
More results

Similar Description - AK4688

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4687 AKM-AK4687 Datasheet
491Kb / 36P
   Asynchronous Stereo CODEC with Capless Stereo Selector
AK4686 AKM-AK4686 Datasheet
498Kb / 39P
   Multi-channel CODEC with Capless Stereo Selector
logo
Texas Instruments
PCM3060 TI1-PCM3060_15 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   96/192-kHz ASYNCHRONOUS STEREO AUDIO CODEC
logo
STMicroelectronics
STW5095 STMICROELECTRONICS-STW5095 Datasheet
667Kb / 69P
   Low Power Asynchronous Stereo Audio Codec with Integrated Power Amplifiers
STW5095 STMICROELECTRONICS-STW5095_07 Datasheet
844Kb / 73P
   Low-power asynchronous stereo audio Codec with integrated power amplifiers
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8758B WOLFSON-WM8758B Datasheet
1Mb / 90P
   Stereo CODEC with Headphone Driver and Line Out
WM8758 WOLFSON-WM8758 Datasheet
1Mb / 90P
   Stereo CODEC with Headphone Driver and Line Out
logo
STMicroelectronics
STW5098 STMICROELECTRONICS-STW5098_07 Datasheet
943Kb / 86P
   Dual low power asynchronous stereo audio Codec with integrated power amplifiers
logo
Dialog Semiconductor
DA9055 DIALOG-DA9055 Datasheet
769Kb / 3P
   2 Channel buck PMIC & Audio codec with capless
logo
STMicroelectronics
TS4657 STMICROELECTRONICS-TS4657 Datasheet
1Mb / 26P
   Single supply stereo digital audio line driver with 2.2 Vrms capless outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com