Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4616VQ Datasheet(PDF) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4616VQ
Description  24bit 3ch/5ch Audio CODEC with Mic Amplifier
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4616VQ Datasheet(HTML) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4616VQ Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4616VQ Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 46 page
background image
[AK4616]
MS1437-J-01
2012/11
- 1 -
AK4616は3ch ADCと5ch DACを内蔵する24bit オーディオCODECです。アナログ入力は差動/シングル
エンドに対応した入力セレクタ付きステレオ
ADCに加え、ガイダンス音声等の入力用モノラルADCを内
蔵します。ディジタルボリュームを内蔵した高特性な
5chDACは105dBのダイナミックレンジを実現し
シングルエンドでアナログ出力されます。
Audio DSP と組み合わせることで、カーオーディオシステム
を容易に構成することができます。
48ピンLQFPパッケージに実装され、基板スペースを削減します。
2ch ADC
- サンプリング周波数: 8
kHz~48kHz
- 4 System in / 1 out (差動x3, シングルエンドx1)
- ADC S/N: 99dB, S/ (N+D): 88dB
- I/Fフォーマット: 前詰め, I2S or TDM
1ch ADC モノラルオーディオ入力用
- サンプリング周波数: 8
kHz~48kHz
- ADC S/N: 97dB, S/ (N+D): 87dB
- I/Fフォーマット: 前詰め, I2S or TDM
4ch DAC
- サンプリング周波数: 8
kHz~48kHz
- DAC S/N: 105dB, S/ (N+D): 95dB
- I/Fフォーマット: 前詰め, 後詰め (16bit, 20bit, 24bit), I2S or TDM
モノラル
DAC
- サンプリング周波数: 8
kHz~48kHz
- DAC S/N: 107dB, S/ (N+D): 100dB
- I/Fフォーマット: 前詰め, 後詰め (16bit, 20bit, 24bit), I2S or TDM
マイクインタフェース
- 差動入力
- プログラマバル ゲイン (+33dB ~ +15dB and 0dB, 3dB step)
- 低ノイズ マイクバイアス
ディジタルプロセス
- DAC チャンネル独立ディジタルボリューム (0dB ~ -127dB, 0.5dB step)
- モノラルオーディオ入力ミキシング、ADC チャンネル独立ディジタルボリューム
(0dB~-127dB, 0.5dB step)
- ソフトミュート
マスタクロック
- 256fs, 384fs, 512fs
μPインタフェース: I2C-slave
電源電圧
- アナログ電源: A3V31,A3V32 = 3.0V ~ 3.6V (typ.3.3V)
- ディジタル電源1: D3V3 = 3.0V ~ 3.6V (typ.3.3V)
- ディジタル電源2: D1V8 = 1.7
∼ 1.9V (typ.1.8V)
動作温度
: -40
°C ~ 85°C
パッケージ
: 48-pin LQFP
24bit 3ch/5ch Audio CODEC with Mic Amplifier
AK4616
=
Preliminary =


Similar Part No. - AK4616VQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4611 AKM-AK4611 Datasheet
995Kb / 68P
   4/8-Channel Audio CODEC
AK4611EQ AKM-AK4611EQ Datasheet
995Kb / 68P
   4/8-Channel Audio CODEC
AK4611VQ AKM-AK4611VQ Datasheet
995Kb / 68P
   4/8-Channel Audio CODEC
AK4612 AKM-AK4612 Datasheet
1Mb / 68P
   6/8-Channel Audio CODEC
AK4612 AKM-AK4612 Datasheet
1Mb / 68P
   6/8-Channel Audio CODEC
More results

Similar Description - AK4616VQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7757 AKM-AK7757 Datasheet
433Kb / 24P
   Audio DSP with 24bit 3ch ADC 4ch DAC MIC Amp
AK7757VQ AKM-AK7757VQ Datasheet
656Kb / 24P
   24bit 3ch ADC 4ch DAC Mic Amp ?낁뵷 Audio DSP
AK4637EN AKM-AK4637EN Datasheet
1Mb / 96P
   24bit Mono CODEC with MIC/SPK-AMP
AK4649VN AKM-AK4649VN Datasheet
922Kb / 94P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK-AMP
AK4649 AKM-AK4649 Datasheet
955Kb / 96P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK-AMP
AK4637 AKM-AK4637 Datasheet
1Mb / 96P
   24bit Mono CODEC with MIC - SPK-AMP
AK7744VT AKM-AK7744VT Datasheet
444Kb / 50P
   24bit 3ch ADC 24bit 4ch DAC with Audio DSP
AK4951EN AKM-AK4951EN Datasheet
894Kb / 30P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951EG AKM-AK4951EG Datasheet
894Kb / 30P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
AK4951A AKM-AK4951A Datasheet
1Mb / 105P
   24bit Stereo CODEC with MIC/HP/SPK-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com