Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK2303LV Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK2303LV
Description  PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK2303LV Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK2303LV Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK2303LV Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
ASAHI KASEI
[AK2303LV]
MS0117-J-03
5
2012/01
端子条件
端子
番号
端子名
I/O
端子タイプ
最大
AC 負荷
最小
DC 負荷
パワーダウン
時出力状態
備考
1
TEST
I
AVSS に接続。(*2)
2
VFTN1
I
Analog
3
GST1
O
Analog
50pF
10kΩ(*1)
Hi-Z
4
GSR1
O
Analog
50pF
10kΩ(*1)
Hi-Z
5
VFR1
I
Analog
6
VR1
O
Analog
50pF
10kΩ
Hi-Z
7
ALAWN
I
CMOS
8
AVDD
9
DVDD
10
FS
I
CMOS
11
BCLK
I
CMOS
12
DX
O
CMOS
15pF
Hi-Z
13
DR
I
CMOS
14
MUTE1
I
CMOS
15
MUTE0
I
CMOS
16
SCLK
I
CMOS
17
DATA
I/O
CMOS
15pF
Hi-Z
( Input )
18
CSN
I
CMOS
19
LPC
O
Analog
外付容量
0.22uF 以上
20
VR0
O
Analog
50pF
10kΩ
Hi-Z
21
DVSS
22
AVSS
23
VFR0
I
Analog
24
GSR0
O
Analog
50pF
10kΩ(*1)
Hi-Z
25
GST0
O
Analog
50pF
10kΩ(*1)
Hi-Z
26
VFTN0
I
Analog
27
MODE
I
AVDD または AVSS
に接続。
(*2)
28
VREF
O
Analog
外付容量
1.0uF 以上
*1) 最小 DC 負荷は帰還抵抗込の値です。
*2)
これらのピンから隣接するアナログピンにノイズを載せないようにAVDDまたはAVSSに接続してください。


Similar Part No. - AK2303LV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2303LV AKM-AK2303LV Datasheet
559Kb / 41P
   Dual PCM CODEC for PBX Analog Line Card
More results

Similar Description - AK2303LV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2301 AKM-AK2301 Datasheet
354Kb / 18P
   3.3V ?룔꺍?겹꺂?곥깵?띲꺂竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
PCHMB75B12 NI-PCHMB75B12_15 Datasheet
207Kb / 3P
   竊쀯폊 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com