Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK8135C Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK8135C
Description  Multi Clock Generator with VCFO
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8135C Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8135C Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK8135C Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
[AK8135C]
MS1254-J-01
2010/11
-
5
-
3.
.電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性
3-1)絶対最大定格
注意:この値を超えた条件で使用した場合デバイスを破壊することがあります。
また、通常の動作は保証されません。
3-2)動作条件
*VDD1-7
は同一の電源を使用し、各電源端子と
GND
間に
0.1μF
程度のコンデンサを
挿入してください。
3-3)消費電流
VDD=3.0~3.6V,Ta=-20~85℃
*1
出力端子無負荷時
*2
全動作時(REF0PD=”H”,
REF1PD=”H”)
*3
REF0PD=”L”,
REF1PD=”H”
*4
REF0PD=”H”,
PEF1PD=”L”
*5
REF0PD=”L”,
REF1PD=”L”
記号
MIN
MAX
単位
備考
電源電圧
VDD
-0.3
4.6
V
グランド・レベル
VSS
0
0
V
入力端子電圧
VIN
VSS-0.3
VDD+0.3
V
入力電流
IIN
-10
10
mA
保存温度
Tstg
-55
130
記号
MIN
TYP
MAX
単位
備考
動作温度
Ta
-20
85
電源電圧
VDD
3.0
3.3
3.6
V
出力端子負荷容量
Cpl1
15
pF
CLK1,2,4
REF2,3
Cpl2
25
pF
CLK3,5
REF1
記号
MIN
TYP
MAX
単位
備考
消費電流 1
IDD1
26
35
mA
*1
*2
消費電流2
IDD2
19
26
mA
*1
*3
消費電流3
IDD3
21
28
mA
*1
*4
消費電流 4
IDD4
14
19
mA
*1
*5


Similar Part No. - AK8135C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8135F AKM-AK8135F Datasheet
338Kb / 12P
   Multi Clock Generator with VCFS
AK8135S AKM-AK8135S Datasheet
389Kb / 16P
   Multi Clock Generator with VCFS
More results

Similar Description - AK8135C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8130D AKM-AK8130D Datasheet
194Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8158A AKM-AK8158A Datasheet
326Kb / 10P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8135F AKM-AK8135F Datasheet
338Kb / 12P
   Multi Clock Generator with VCFS
AK8130F AKM-AK8130F Datasheet
293Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8138C AKM-AK8138C Datasheet
211Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8131C AKM-AK8131C Datasheet
193Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8130BV AKM-AK8130BV Datasheet
184Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8130C AKM-AK8130C Datasheet
191Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
AK8135S AKM-AK8135S Datasheet
389Kb / 16P
   Multi Clock Generator with VCFS
AK8130AH AKM-AK8130AH Datasheet
176Kb / 8P
   Multi Clock Generator with VCXO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com