Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

A65H73361P-5 Datasheet(PDF) 3 Page - AMIC Technology

Part # A65H73361P-5
Description  128K x 36 & 256K x 18 Late Write Synchronous Fast SRAM with Pipelined Data Output
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMICC [AMIC Technology]
Direct Link  http://www.amictechnology.com
Logo AMICC - AMIC Technology

A65H73361P-5 Datasheet(HTML) 3 Page - AMIC Technology

  A65H73361P-5 Datasheet HTML 1Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 2Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 3Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 4Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 5Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 6Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 7Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 8Page - AMIC Technology A65H73361P-5 Datasheet HTML 9Page - AMIC Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
A65H73361/A65H83181 Series
PRELIMINARY
(February, 1999, Version 2.0)
2
AMIC Technology, Inc.
Pin Configuration
A65H73361
V
DDQ
SA
7
NC
SA
16
SA
14
V
DDQ
1
2
3
4
5
6
7
NC
NC
SA
8
NC
SA
11
NC
NC
NC
SA
6
SA
9
V
DD
SA
10
SA
15
NC
DQ
18
DQ
27
V
SS
NC
M
1
V
DD
NC
NC
ZZ
V
DDQ
TMS
TDI
TCK
TDO
NC
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
T
U
V
DDQ
NC
NC
M
2
V
SS
SA
5
DQ
19
SA
4
SA
12
SA
3
SA
2
SA
13
SA
1
DQ
1
DQ
0
DQ
3
DQ
2
V
DDQ
SW
V
SS
DQ
4
V
DDQ
DQ
32
DQ
33
SBW
d
CK
SBW
a
DQ
6
DQ
5
DQ
34
DQ
35
V
SS
CK
V
SS
DQ
8
DQ
7
V
DDQ
V
DD
V
ref
V
DD
V
ref
V
DD
V
DDQ
DQ
25
DQ
26
NC
V
SS
DQ
17
DQ
16
DQ
23
DQ
24
SBW
C
NC
SBW
b
DQ
15
DQ
14
V
DDQ
DQ
22
V
SS
G
V
SS
DQ
13
V
DDQ
DQ
20
DQ
21
V
SS
SS
V
SS
DQ
12
DQ
11
V
SS
ZQ
V
SS
DQ
10
DQ
9
DQ
31
DQ
30
DQ
25
V
SS
DQ
29
V
SS
V
SS
SA
0
A65H83181
V
DDQ
SA
7
NC
SA
16
SA
14
V
DDQ
1
2
3
4
5
6
7
NC
NC
SA
8
NC
SA
11
NC
NC
NC
SA
6
SA
9
V
DD
SA
10
SA
15
NC
DQ
9
NC
V
SS
NC
M
1
V
DD
NC
ZZ
V
DDQ
TMS
TDI
TCK
TDO
NC
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
T
U
V
DDQ
NC
M
2
V
SS
SA
5
NC
SA
4
SA
13
SA
3
NC
SA
17
SA
1
NC
DQ
0
DQ
3
NC
V
DDQ
SW
V
SS
NC
V
DDQ
DQ
14
NC
CK
SBW
a
DQ
6
NC
NC
DQ
17
V
SS
CK
V
SS
NC
DQ
7
V
DDQ
V
DD
V
ref
V
DD
V
ref
V
DD
V
DDQ
DQ
16
NC
NC
V
SS
DQ
8
NC
NC
DQ
15
SBW
b
NC
NC
DQ
5
V
DDQ
NC
V
SS
G
V
SS
DQ
4
V
DDQ
NC
DQ
12
V
SS
SS
V
SS
NC
DQ
2
V
SS
ZQ
V
SS
DQ
1
NC
DQ
13
NC
DQ
10
V
SS
DQ
11
V
SS
V
SS
SA
0
V
SS
V
SS
V
SS
SA
2
SA
12
V
SS


Similar Part No. - A65H73361P-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6500A AITSEMI-A6500A Datasheet
623Kb / 10P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 500mA HIGH PSRR, LOW NOISE,FAST RESPONSE LINEAR
REV1.3
A6500AE5R-XXZ AITSEMI-A6500AE5R-XXZ Datasheet
623Kb / 10P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 500mA HIGH PSRR, LOW NOISE,FAST RESPONSE LINEAR
REV1.3
A6500AE5VR-XXZ AITSEMI-A6500AE5VR-XXZ Datasheet
623Kb / 10P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 500mA HIGH PSRR, LOW NOISE,FAST RESPONSE LINEAR
REV1.3
A6500B AITSEMI-A6500B Datasheet
1Mb / 12P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 500mA ULTRA-LOW NOISE, ULTRA-FAST CMOS LDO REGULATOR
REV1.0
A6500BE5RXX AITSEMI-A6500BE5RXX Datasheet
1Mb / 12P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 500mA ULTRA-LOW NOISE, ULTRA-FAST CMOS LDO REGULATOR
REV1.0
More results

Similar Description - A65H73361P-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AMIC Technology
A67P8318 AMICC-A67P8318 Datasheet
255Kb / 18P
   256K X 18, 128K X 36 LVTTL, Pipelined ZeBL SRAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1360A CYPRESS-CY7C1360A Datasheet
558Kb / 28P
   256K x 36/512K x 18 Synchronous Pipelined Burst SRAM
CY7C1366A CYPRESS-CY7C1366A Datasheet
307Kb / 27P
   256K x 36/512K x 18 Pipelined SRAM
logo
AMIC Technology
A67L8316 AMICC-A67L8316 Datasheet
272Kb / 19P
   256K X 16/18, 128K X 32/36 LVTTL, Pipelined DBA SRAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1347D CYPRESS-CY7C1347D Datasheet
389Kb / 21P
   128K x 36 Synchronous-Pipelined Cache SRAM
logo
Motorola, Inc
MCM63P737K MOTOROLA-MCM63P737K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P736 MOTOROLA-MCM63P736 Datasheet
315Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1330AV25 CYPRESS-CY7C1330AV25 Datasheet
397Kb / 19P
   18-Mbit (512K x 36/1Mbit x 18) Pipelined Register-Register Late Write
logo
Motorola, Inc
MCM63Z736 MOTOROLA-MCM63Z736 Datasheet
220Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined ZBT RAM Synchronous Fast Static RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C1354BV25 CYPRESS-CY7C1354BV25 Datasheet
518Kb / 27P
   256K x 36/512K x 18 Pipelined SRAM with NoBL??Architecture
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com