Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AVH316K Datasheet(PDF) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AVH316K
Description  single-chip voice synthesizing CMOS IC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AVH316K Datasheet(HTML) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AVH316K Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AVH316K Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
AVxx16K Series
Rev 1.1
2003/9/18
3
1. ㆒般規格
㆒般規格
㆒般規格
㆒般規格:
AVH316K、 AV0716K、 AV1416K、 AV2116K、 AV2816K、 AV4216K, 皆 為單晶片 CMOS 語音
合成 IC,他們都是非常低成本,同時具有相當實用功能的語音 IC 產品。他們以 5-bit LOGPCM 編碼方式,
合成長達 3.5、7、14 、21、28、42秒之語音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入
ROM㆗。另外使用者可以有2個很彈性的 PowerIO pin 選擇 (IO1/IO2),來配合不同之應用,並可用佑華所
提供的 EzSpeech 工具軟體來進行開發。
2. 特性
特性
特性
特性:
(1). 單㆒工作電壓範圍為 2.4 ~ 6.4 伏特(在此範圍內,可採用單㆒ Rosc 電阻值)。
(2). 語音總長度可達 3.5、7、14、21、28、42 秒,且最多可被分割成32個語音段(voice_section),每段長度
可不同。另外還有32個靜音段(mute_section)可供使用。
(3). 每㆒段語音的長度分別最多可達 3.5、7、14、21、21、21 秒。(在6kHz取樣頻率㆘)
每㆒段 “語音+靜音 時間” 的長度,每個母體最多可達 21 秒。(在6kHz取樣頻率㆘)
(4). 共有96個語音格(voice_step),可規劃成16個語音組(sub_table),每個語音組可放的語音格並沒有限制(但
最多只有96個語音格)。每㆒語音格可指定㆒語音段和播放速度,並搭配 IO1/IO2 輸出致能或非致能
(IO1/IO2當作輸出時)。
(5). 內建變頻振盪器,共有16種不同播放速度的選擇(playback speed: 3.9k ~ 14.0kHz):
A
B
C
D
E
F
G
H
14.0kHz
12.0kHz
10.5kHz
9.3kHz
8.3kHz
7.5kHz
7.0kHz
6.4kHz
I
J
K
L
M
N
O
P
6.0kHz
5.5kHz
5.2kHz
4.9kHz
4.6kHz
4.4kHz
4.1kHz
3.9kHz
(6). IO1或IO2可選擇作輸入腳或是輸出腳 (光罩選擇)。
(7). 可選擇 “㆔鍵觸發輸入模式”(OKY, IO1和IO2都當作輸入),“兩鍵觸發輸入模式”(OKY, IO1當作輸入,IO2當
作輸出) 或 “單鍵(OKY)觸發輸入模式”(只有OKY當作輸入,IO1和IO2都當作輸出)。
(A). 每㆒種輸入可選擇不同觸發方式 (光罩選擇):
邊緣觸發 / 位準觸發(Edge/Level) ; 保持 / 非保持(Hold/Unhold) ;
後段蓋前段 / 非後段蓋前段(Retrigger/Irretrigger)。
(B). OKY輸入最多有16個sub_table的 One-Key sequential 或 random 的選擇,在 One-Key sequential 時
並可選擇sub-table的順序是否要Reset(當其他按鍵被觸發後)。
(C). OKY和IO1輸入可選擇是否有 Toggle On/Off 的功能。
(D). OKY 輸入可選擇 CDS+1M、CDS、1M pull-low、10M weak-pull low 或 floating 的輸入方式。
IO1/IO2 輸入可選擇 CDS+1M、CDS、1M pull-low 或 floating 的輸入方式。
(E). 每㆒種輸入可選擇不同防止誤動作(Debounce)時間:Long - 提供㆒般手動操作;Short - 提供跳動開關
使用。
(F). 按鍵優先順序:OKY>IO1>IO2。


Similar Part No. - AVH316K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Aplus Intergrated Circu...
AVH316B APLUS-AVH316B Datasheet
249Kb / 9P
   single-chip synthesizing CMOS VLSI
AVH316C APLUS-AVH316C Datasheet
249Kb / 9P
   single-chip synthesizing CMOS VLSI
AVH316D APLUS-AVH316D Datasheet
249Kb / 9P
   single-chip synthesizing CMOS VLSI
More results

Similar Description - AVH316K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Aplus Intergrated Circu...
AVXX08 APLUS-AVXX08 Datasheet
443Kb / 10P
   single-chip voice synthesizing CMOS IC
AVXX32A APLUS-AVXX32A Datasheet
392Kb / 13P
   single-chip voice synthesizing CMOS IC
AVXXX-TGX8 APLUS-AVXXX-TGX8 Datasheet
269Kb / 13P
   single-chip synthesizing CMOS VLSI
AVXX16 APLUS-AVXX16 Datasheet
249Kb / 9P
   single-chip synthesizing CMOS VLSI
API860G APLUS-API860G Datasheet
481Kb / 5P
   single chip high quality voice synthesizer IC
logo
Motorola, Inc
MC141501P MOTOROLA-MC141501P Datasheet
36Kb / 1P
   Single Chip Voice Memory System Low power Silicon-Gate CMOS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
AS2533 ARTSCHIP-AS2533 Datasheet
861Kb / 25P
   Multi-Standard CMOS Single Chip Telephone IC
logo
Aplus Intergrated Circu...
P89021 APLUS-P89021 Datasheet
236Kb / 18P
   VOICE OTP IC
P89085 APLUS-P89085 Datasheet
359Kb / 24P
   VOICE OTP IC
P89170 APLUS-P89170 Datasheet
359Kb / 24P
   VOICE OTP IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com