Electronic Components Datasheet Search |
|
RK73H1ETTA10R0F Datasheet(PDF) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc. |
|
RK73H1ETTA10R0F Datasheet(HTML) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc. |
1 / 2 page THICK FILM(PRECISION) RK73H 角形チップ抵抗器(精密級) Flat Chip Resistors (Precision Grade) ■構造図 Construction 外装色:黒(1F, 1H), 青(1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A) Coating color:Black(1F, 1H), Blue(1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A) ■特長 Features ● 小型・軽量です。 ● 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 ● 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を 有しています。 ● テーピング等の各種自動実装機に対応します。 ● リフロー、フローはんだ付けに対応します。 ● 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガ ラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。 ● Small size and light weight. ● Excellent heat resistance and weather resistance are ensured by the use of metal glaze thick film. ● High stability and high reliability with the triple-layer structure of electrode. ● Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, etc. ● Suitable for both flow and reflow solderings. ● Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass. ■参考規格 Reference Standards IEC 60115-8 JIS C 5201-8 EIAJ RC-2134B ① 保護膜 Protective coating ② 抵抗皮膜 Resistive film ③ 内部電極 Inner electrode ④ ニッケルめっき Ni plating ⑤ はんだめっき Solder plating ⑥ セラミック Ceramic substrate L c c W t d ③ ② ① ④ ⑤ ⑥ ■品名構成 Type Designation 例 Example ■負荷軽減曲線 Derating Curve 100 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 70 -55 80 100 120 125 155 140 160 周囲温度 Ambient temperature(℃) 1F,1H 1E,1J,2A,2B, 2E,W2H,W3A 周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図に示す負荷軽減 曲線に従って、定格電力を軽減して御使用下さい。 For resistors operated at an ambient temperature of 70℃ or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve. ※2 金めっき電極品は、1E、1J、2A(10Ω〜1MΩ)で対応しております。 仕様が若干異なりますので、弊社までご相談下さい。 ※3 1F及び1Hは端子表面材質記号としてTのみを対応致します。 ※2 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A types (10Ω〜1MΩ) , so please consult with us. ※3 With type 1F and 1H, only the symbol T is available as the terminal surface material. 端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。 環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せ下さい。 テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。 The terminal surface material lead free is standard. Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS. For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages. ■外形寸法 Dimensions ※1 RK73H2H、RK73H3Aも対応致します。 ※1 RK73H2H and RK73H3A are also available. EU RoHS 本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。 車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。 Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use. Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage. www.koanet.co.jp 形名 Type (Inch Size Code) 寸法 Dimensions(mm) Weight(g) (1000pcs) L W c d t 1F (01005) 0.4±0.02 0.2±0.02 0.10±0.03 0.11±0.03 0.13±0.02 0.04 1H (0201) 0.6±0.03 0.3±0.03 0.1±0.05 0.15±0.05 0.23±0.03 0.14 1E (0402) 1.0 . 0.5±0.05 0.2±0.1 0.25 . 0.35±0.05 0.68 1J (0603) 1.6±0.2 0.8±0.1 0.3±0.1 0.3±0.1 0.45±0.1 2.14 2A (0805) 2.0±0.2 1.25±0.1 0.4±0.2 0.3 . 0.5±0.1 4.54 2B (1206) 3.2±0.2 1.6±0.2 0.5±0.3 0.4 0.6±0.1 9.14 2E (1210) 2.6±0.2 15.5 W2H (2010) 5.0±0.2 2.5±0.2 0.65±0.15 24.3 W3A (2512) 6.3±0.2 3.1±0.2 37.1 +0.1 −0.05 +0.05 −0.1 +0.2 −0.1 +0.2 −0.1 RK73H 2B T TD 1002 F 品 種 Product Code 定格電力 Power Rating 1F:0.03W 1H:0.05W 1E:0.063W 1J :0.1W 2A:0.125W 2B:0.25W 2E:0.33W 0.5W W2H:0.75W W3A:1W 端子表面材質 Terminal Surface Material T:Sn G:Au※2 (L:Sn/Pb※3) 二次加工 Taping TX:4mm width- 1mm pitch plastic embossed TA:1mm pitch press paper TBL・TC・TCM: 2mm pitch press paper TPL・TP: 2mm pitch punch paper TD:4mm pitch punch paper TE:4mm pitch plastic embossed BK:Bulk 公称抵抗値 Nominal Resistance 4 digits 抵抗値許容差 Resistance Tolerance D:±0.5% F:±1% |
Similar Part No. - RK73H1ETTA10R0F |
|
Similar Description - RK73H1ETTA10R0F |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |