Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MB85RS16 Datasheet(PDF) 2 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # MB85RS16
Description  16 K (2 K횞8) ?볝긿?늆PI
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85RS16 Datasheet(HTML) 2 Page - Fujitsu Component Limited.

  MB85RS16 Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS16 Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
MB85RS16
2
DS501-00014-6v0-J
■ 端子配列図
■ 端子機能説明
端子番号
端子名
機能説明
1CS
チップセレクト端子
チップを選択状態にするための入力端子です。CS が “H” レベルのとき , チップは非選択 ( ス
タンバイ ) 状態となり , SO は High-Z になります。このとき , ほかの端子の入力は無視されま
す。CS が “L” レベルのとき , チップは選択 ( アクティブ ) 状態となります。オペコード入力前
に CS を立ち下げる必要があります。本端子は , 内部で VDD 端子にプルアップされています。
3WP
ライトプロテクト端子
ステータスレジスタへの書込みを制御する端子です。WP と WPEN(「
ステータスレジスタ」
参照 ) とが関連して , ステータスレジスタの書込みをプロテクトします。詳細な説明は ,
書込みプロテクト」を参照してください。
7HOLD
ホールド端子
チップを非選択状態にせずにシリアル入出力を休止するときに使用します。HOLD が “L” レ
ベルのとき , ホールド動作となり , SO は High-Z に , SCK, SI は don’t care になります。ホール
ド動作中は CS を “L” レベルに保たなければなりません。
6SCK
シリアルクロック端子
シリアルデータの入出力のためのクロック入力端子です。SI は SCK の立上りエッジに同期し
て取り込まれ , SO は SCK の立下りエッジに同期して出力されます。
5SI
シリアルデータ入力端子
シリアルデータの入力端子です。オペコード , アドレス , 書込みデータを入力します。
2SO
シリアルデータ出力端子
シリアルデータの出力端子です。FRAM メモリセルアレイの読出しデータ , ステータスレジス
タのデータが出力されます。スタンバイ時は High-Z です。
8
VDD
電源電圧端子
4
GND
グランド端子
GND
SI
SO
VDD
SCK
WP
CS
HOLD
8
7
6
5
4
3
2
1
SCK
WP
CS
SO
2
3
4
1
7
6
5
8
GND
VDD
HOLD
SI
(TOP VIEW)
(FPT-8P-M02)
(TOP VIEW)
(LCC-8P-M04)


Similar Part No. - MB85RS16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS16N FUJITSU-MB85RS16N Datasheet
375Kb / 28P
   16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16NPN-G-AMEWE1 FUJITSU-MB85RS16NPN-G-AMEWE1 Datasheet
375Kb / 28P
   16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16NPN-G-AMEWE1 FUJITSU-MB85RS16NPN-G-AMEWE1 Datasheet
375Kb / 28P
   16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16NPNF-G FUJITSU-MB85RS16NPNF-G Datasheet
375Kb / 28P
   16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16NPNF-G-JNE1 FUJITSU-MB85RS16NPNF-G-JNE1 Datasheet
375Kb / 28P
   16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
More results

Similar Description - MB85RS16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS128B FUJITSU-MB85RS128B Datasheet
303Kb / 32P
   128 K (16 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS256B FUJITSU-MB85RS256B Datasheet
303Kb / 32P
   256 K (32 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RC16V FUJITSU-MB85RC16V Datasheet
295Kb / 32P
   16 K (2 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RC256V FUJITSU-MB85RC256V Datasheet
304Kb / 32P
   256 K (32 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
   2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RC64V FUJITSU-MB85RC64V Datasheet
294Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS64V FUJITSU-MB85RS64V Datasheet
301Kb / 32P
   64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MT FUJITSU-MB85RS1MT Datasheet
510Kb / 36P
   1M (128 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RC128A FUJITSU-MB85RC128A Datasheet
474Kb / 32P
   128 K (16 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com