Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MB85RS128B Datasheet(PDF) 10 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # MB85RS128B
Description  128 K (16 K횞8) ?볝긿?늆PI
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85RS128B Datasheet(HTML) 10 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button MB85RS128B Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 10Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 11Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 12Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 13Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS128B Datasheet HTML 14Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
MB85RS128B
10
DS501-00020-3v0-J
■ ブロックプロテクト
ステータスレジスタの BP1, BP0 の値により WRITE コマンドでの書込みプロテクトブロックを設定できます。
■ 書込みプロテクト
WEL, WPEN, WP
の値により WRITE コマンドおよび WRSR コマンドの書込み動作がプロテクトされます。
■ ホールド動作
CS
を“L”レベルに保ったままHOLDを“L”レベルにすると, コマンドが中止されることなくホールド状態に保たれます。
ホールド状態の始まりと終わりのタイミングは , 下図に示すように HOLD 端子入力がホールド状態に遷移したとき , SCK
が “H” レベルか “L” レベルかで異なります。
SCK
が “L” レベルの時に HOLD 端子を “L” レベルにした場合は , SCK が “L”
レベルの時に HOLD 端子を “H” レベルに戻してください。
同様に , SCK が “H” レベルの時に HOLD 端子を “L” レベルに
した場合は , SCK が “H” レベルの時に HOLD 端子を “H” レベルに戻してください。
ホールド状態では任意のコマンドの動
作は中断され , SCK, SI 入力は don’t care となります。
また読出しコマンド (RDSR, READ) において SO が High-Z になりま
す。
ホールド状態において CS を立ち上げると , コマンド処理を終了します。
ただし , コマンド認識前に終了した場合 , WEL
はホールド状態に遷移する前の値を保持します。
BP1
BP0
プロテクトブロック
00
なし
01
3000H
∼ 3FFFH ( 上位 1/4)
10
2000H
∼ 3FFFH ( 上位 1/2)
11
0000H
∼ 3FFFH ( すべて )
WEL
WPEN
WP
プロテクトブロック
アンプロテクトブロック
ステータスレジスタ
0X
X
プロテクト
プロテクト
プロテクト
10
X
プロテクト
アンプロテクト
アンプロテクト
11
0
プロテクト
アンプロテクト
プロテクト
11
1
プロテクト
アンプロテクト
アンプロテクト
SCK
CS
HOLD
ホールド状態
ホールド状態


Similar Part No. - MB85RS128B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS128A FUJITSU-MB85RS128A Datasheet
224Kb / 20P
   Memory FRAM 128K (16 K x 8) Bit SPI
More results

Similar Description - MB85RS128B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS16 FUJITSU-MB85RS16 Datasheet
299Kb / 32P
   16 K (2 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS256B FUJITSU-MB85RS256B Datasheet
303Kb / 32P
   256 K (32 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS1MT FUJITSU-MB85RS1MT Datasheet
510Kb / 36P
   1M (128 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RC16V FUJITSU-MB85RC16V Datasheet
295Kb / 32P
   16 K (2 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RC256V FUJITSU-MB85RC256V Datasheet
304Kb / 32P
   256 K (32 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
   2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RC64V FUJITSU-MB85RC64V Datasheet
294Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS64V FUJITSU-MB85RS64V Datasheet
301Kb / 32P
   64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RC128A FUJITSU-MB85RC128A Datasheet
474Kb / 32P
   128 K (16 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com