Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet(PDF) 8 Page - Vincotech

Part # V23990-K22X-U-D1-14
Description  Standard Power Integrated Module
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VINCOTECH [Vincotech]
Direct Link  http://www.vincotech.com
Logo VINCOTECH - Vincotech

V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet(HTML) 8 Page - Vincotech

Back Button V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 4Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 5Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 6Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 7Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 8Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 9Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 10Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 11Page - Vincotech V23990-K22X-U-D1-14 Datasheet HTML 12Page - Vincotech Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
V23990-K22X-A-PM
MiniSKiiP 2nd Gen. PIM Size 2
V23990-K22X-U-02-14
MiniSKiiP is a trademark of SEMIKRON.
SEMIKRON is a trademark. Tyco is a trademark.
copyright by Tyco Electronics
Finsinger Feld 1
D-85521 Ottobrunn
Page3
1.2 Leiterplatte (PCB)
1.2 Printed circuit board (PCB)
x Als Material für das PCB kann standard FR4
verwendet werden.
x Die Dicke der Kupferschicht sollte nach IEC
326-3 gewählt werden.
x Um einen dauerhaft guten Kontakt zu
gewährleisten, müssen die Kontaktpads auf
der
Leiterplatte
(PCB)
frei
von
durchgehenden Löchern sein.
x Die
Kontaktpads
für
die
MiniSKiiP
Kontaktfedern müssen mit Zinn oder Zinnblei
Legierung beschichtet sein. „Hot air levelling“
ist
ein
geeigneter
Prozess
für
eine
entsprechende Oberfläche dieser Pads. Die
Kontaktflächen
dürfen
während
der
Wellenlötung
nicht
mit
Lot
überzogen
werden.
x Um eine dauerhafte Funktionalität zu
gewährleisten, müssen die Kontaktpads frei
von Verunreinigungen sein. Ggf. müssten die
Pads während des Schwalllötens abgedeckt,
oder die PCB nach dem Löten gewaschen
werden, damit die Kontaktpads auf der
Leiterplatte, keine unzulässigen Rückstände
aufweisen.
x As material for the printed circuit board
standard FR 4 can be applied.
x The thickness of the copper layer should be
according IEC 326-3
x The landing pads must be free from plated-
through holes, to prevent any deterioration
on a proper contact.
x The landing pads for the contact springs of
the MiniSKiiP must be covered with tin or tin-
lead alloy. ”Hot air levelling” is an appropriate
process for a suitable surface of these
contact pads. The pads must not be covered
with solder during a wave solder process.
x During soldering processes the contact pads
should be covered or the PCB must be
washed after soldering, because the surface
of the contact pads must be free of any
residues, to ensure long-term functionality.
1.3 MiniSKiiP Module
1.3 MiniSKiiP Modules
Kontaktfedern:
x Minimale Höhe der Federn ist 0.3 mm über
der Oberfläche.
x Um eine einwandfreie Funktionalität zu
gewährleisten,
sollten
die
Federkontakte
nicht
durch
Öl,
Schweiß
oder
andere
Substanzen verunreinigt werden. Es wird
deshalb empfohlen bei der Handhabung der
MiniSKiiP Module Handschuhe zu tragen.
Spring contacts:
x Minimum height of springs is 0.3 mm above
the surface.
x For proper functionality oil, sweat or other
substances must not contaminate the spring
contacts. For this reason it is recommended
to wear gloves during the handling of the
MiniSKiiP modules.
Montagefläche des Moduls:
x Die Montagefläche der MiniSKiiP Module
muss sauber und frei von Partikeln und Fett
sein.
x Infolge des Fertigungsprozesses, können auf
der Unterseite des MiniSKiiP Moduls Kratzer,
Löcher oder ähnliche Marken entstehen.
Folgende Abbildungen (Abb. 2-4) zeigen
Oberflächencharakteristiken,
die
keinerlei
Auswirkungen
auf
die
thermischen
Eigenschaften haben.
x Nachgearbeitete
MiniSKiiP
Bodenober-
flächen (Abb. 5) müssen die Spezifikationen
nach Abb. 2-4 erfüllen.
Mounting surface:
x The Mounting surface of MiniSKiiP module
must be free from grease and particles.
x Due to the manufacturing process, the
bottom side of the MiniSKiiP might show
scratches, holes or similar marks. The
following figures (Fig. 2-4) define surface
characteristics, which do not affect the
thermal conduction behaviour.
x Reworked MiniSKiiP bottom surfaces (Fig.5)
must
be
within
the
specification
as
mentioned in Fig.2 – Fig.4
Copyright by Vincotech
Revision:1


Similar Part No. - V23990-K22X-U-D1-14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vincotech
V23990-K22X-U-P1-48 VINCOTECH-V23990-K22X-U-P1-48 Datasheet
41Kb / 2P
   Output inverter selection quide
More results

Similar Description - V23990-K22X-U-D1-14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vincotech
V23990-P63X-A-U-D1-14 VINCOTECH-V23990-P63X-A-U-D1-14 Datasheet
504Kb / 5P
   Standard Power Integrated Module
V23990-K24X-U-D1-14 VINCOTECH-V23990-K24X-U-D1-14 Datasheet
777Kb / 13P
   Standard Power Integrated Module
V23990-K20X-U-D1-14 VINCOTECH-V23990-K20X-U-D1-14 Datasheet
539Kb / 11P
   Standard Power Integrated Module
V23990P585APM VINCOTECH-V23990P585APM Datasheet
202Kb / 4P
   Standard Power Integrated Module
logo
Fuji Electric
7MBR15SA140 FUJI-7MBR15SA140 Datasheet
2Mb / 10P
   Power Integrated Module
7MBR35SB140 FUJI-7MBR35SB140 Datasheet
2Mb / 10P
   Power Integrated Module
7MBR10UF120 FUJI-7MBR10UF120 Datasheet
1Mb / 16P
   Power Integrated Module
7MBR20SA060A FUJI-7MBR20SA060A Datasheet
389Kb / 10P
   Power Integrated Module
7MBR25SA140 FUJI-7MBR25SA140 Datasheet
2Mb / 10P
   Power Integrated Module
7MBR15UF060 FUJI-7MBR15UF060 Datasheet
1,007Kb / 16P
   Power Integrated Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com